データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7MBL6353SFK データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7MBL6353SFK
部品情報  Low Voltage/Low Capacitance Dual 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7MBL6353SFK データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC7MBL6353SFK Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
TC7MBL6353SFT/FK/FTG
2007-10-19
6
AC Test Circuit
AC Waveform
Parameter
Switch
tpLH, tpHL
Open
tpLZ, tpZL
2
× VCC
tpHZ, tpZH
GND
Open
2
× VCC
GND
Switch
Output
Measure
CL = 50 pF
RL = 500 Ω
Figure 1
90%
10%
VOL
VOH
GND
VCC
50%
tpHZ
tpZH
tr 2.5 ns
tf 2.5 ns
50%
VOL
VOH
Outputs
enabled
50%
tpLZ
tpZL
90%
Outputs
disabled
Outputs
enabled
Output Enable
(S, OE )
Output (A, B)
Low to Off to Low
Output (A, B)
High to Off to High
10%
Figure 3 tpLZ, tpHZ, tpZL, tpZH
90%
10%
Input
(S)
GND
VCC
tr 2.5 ns
tf 2.5 ns
50%
Output
(A, B)
VOL
VOH
50%
tpLH
tpHL
Figure 2 tpLH, tpHL


同様の部品番号 - TC7MBL6353SFK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MBL6353SFK TOSHIBA-TC7MBL6353SFK Datasheet
255Kb / 11P
   Low Voltage/Low Capacitance Dual 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
More results

同様の説明 - TC7MBL6353SFK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MBL6353SFT TOSHIBA-TC7MBL6353SFT_08 Datasheet
255Kb / 11P
   Low Voltage/Low Capacitance Dual 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
TC7MB3257CFT TOSHIBA-TC7MB3257CFT Datasheet
268Kb / 11P
   Low Capacitance Quad 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
2014-03-01
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV3253 IDT-IDT74CBTLV3253 Datasheet
148Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE DUAL 1-OF-4 MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
IDT74CBTLV3253 IDT-IDT74CBTLV3253_14 Datasheet
104Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE DUAL 1-OF-4 MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
74CBTLV3253 RENESAS-74CBTLV3253 Datasheet
276Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE DUAL 1-OF-4 MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
MAY 2019
logo
Texas Instruments
SN74CBTLV3253 TI-SN74CBTLV3253_08 Datasheet
732Kb / 17P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SN74CBTLV3253 TI-SN74CBTLV3253 Datasheet
84Kb / 6P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SN74CBTLV16235 TI-SN74CBTLV16235 Datasheet
139Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE 18-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SN74CBTLV3257 TI-SN74CBTLV3257_10 Datasheet
793Kb / 20P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE 4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
74CBTLV16292DLG4 TI1-74CBTLV16292DLG4 Datasheet
516Kb / 13P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE 12-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com