データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7MH368FK データシート(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7MH368FK
部品情報  HEX Bus Buffer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7MH368FK データシート(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7MH368FK Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7MH368FK Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TC7MH367,368FK
2007-10-19
2
Pin Assignment (top view)
IEC Logic Symbol
Truth Table
Inputs
Outputs
G
A
Y (367)
Y (368)
L
L
L
H
L
H
H
L
H
X
Z
Z
X: Don’t care
Z: High impedance
VCC
16
2
G
6A
6Y
5A
5Y
15
14
13
12
11
10
1
G
1
2
3
4
5
6
7
1A
1Y
2A
2Y
3A
3Y
4A
8
GND
9
4Y
TC7MH367FK
VCC
16
2
G
6A
Y
6
5A
Y
5
15
14
13
12
11
10
1
G
1
2
3
4
5
6
7
1A
Y
1
2A
Y
2
3A
Y
3
4A
8
GND
9
Y
4
TC7MH368FK
TC7MH367FK
EN
EN
1A
2A
3A
4A
5A
6A
(15)
1
G
2
G
(12)
(14)
(10)
(6)
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
(7)
(9)
(11)
(13)
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
TC7MH368FK
EN
EN
1A
2A
3A
4A
5A
6A
(15)
1
G
2
G
(12)
(14)
(10)
(6)
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
(7)
(9)
(11)
(13)
Y
2
Y
3
Y
4
Y
5
Y
6
Y
1


同様の部品番号 - TC7MH368FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH368FK TOSHIBA-TC7MH368FK Datasheet
151Kb / 8P
   TC7MH367FK Non-Inverted, 3-State Outputs TC7MH368FK Inverted, 3-State Outputs
More results

同様の説明 - TC7MH368FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC367AP TOSHIBA-TC74HC367AP Datasheet
268Kb / 7P
   HEX BUS BUFFER
TC74VHCT367AF TOSHIBA-TC74VHCT367AF_07 Datasheet
224Kb / 8P
   Hex Bus Buffer
TC74VHC367F TOSHIBA-TC74VHC367F_V01 Datasheet
326Kb / 7P
   HEX BUS BUFFER
1997-01-30
TC74HC365AP TOSHIBA-TC74HC365AP_07 Datasheet
251Kb / 7P
   Hex Bus Buffer
TC74HC367AP TOSHIBA-TC74HC367AP_07 Datasheet
296Kb / 9P
   Hex Bus Buffer
TC74VHC367F TOSHIBA-TC74VHC367F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Hex Bus Buffer
TC74HC365AF TOSHIBA-TC74HC365AF Datasheet
255Kb / 6P
   HEX BUS BUFFER
TC74VHC367F TOSHIBA-TC74VHC367F_07 Datasheet
268Kb / 11P
   Hex Bus Buffer
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS367A FAIRCHILD-DM74LS367A Datasheet
47Kb / 4P
   Hex 3-STATE Buffer/Bus Driver
DM74LS365A FAIRCHILD-DM74LS365A Datasheet
47Kb / 4P
   Hex 3-STATE Buffer/Bus Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com