データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7PG34AFE データシート(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7PG34AFE
部品情報  Dual NON-Inverter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7PG34AFE データシート(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7PG34AFE Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7PG34AFE Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7PG34AFE Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7PG34AFE Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7PG34AFE Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7PG34AFE Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TC7PG34AFE
2007-11-01
2
IEC Logic Symbol
Truth Table
Operating Range
Characteristics
Symbol
Value
Unit
Power supply voltage
VCC
0.9~3.6
V
Input voltage
VIN
0~5.5
V
Output voltage
VOUT
0~VCC
V
±8.0
(Note 2)
±4.0
(Note 3)
±3.0
(Note 4)
±1.7
(Note 5)
±0.3
(Note 6)
Output Current
IOH/IOL
±0.02
(Note 7)
mA
Operating temperature
Topr
−40~85
°C
Input rise and fall time
dt/dV
0~10
(Note 8)
ns/V
Note 2: VCC = 3.0~3.6 V
Note 3: VCC = 2.3~2.7 V
Note 4: VCC = 1.65~1.95 V
Note 5: VCC = 1.4~1.6 V
Note 6: VCC = 1.1~1.3 V
Note 7: VCC = 0.9 V
Note 8: VIN = 0.8~2.0 V, VCC = 3.0 V
A
Y
L
L
H
H
IN A
1
OUT Y


同様の部品番号 - TC7PG34AFE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7PG34FU TOSHIBA-TC7PG34FU Datasheet
158Kb / 6P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results

同様の説明 - TC7PG34AFE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7PH34FE TOSHIBA-TC7PH34FE Datasheet
182Kb / 6P
   Dual NON-Inverter
TC7SA34F TOSHIBA-TC7SA34F_07 Datasheet
208Kb / 8P
   Non-Inverter
TC7SG34FU TOSHIBA-TC7SG34FU Datasheet
170Kb / 6P
   NON-Inverter
TC7SG34FE TOSHIBA-TC7SG34FE_09 Datasheet
169Kb / 6P
   NON-Inverter
TC7SZ34F TOSHIBA-TC7SZ34F_12 Datasheet
175Kb / 7P
   Non-Inverter
TC7SG34AFS TOSHIBA-TC7SG34AFS Datasheet
175Kb / 6P
   Non-Inverter
TC7SG34FE TOSHIBA-TC7SG34FE Datasheet
165Kb / 6P
   NON-Inverter
logo
National Semiconductor ...
MM54HC34 NSC-MM54HC34 Datasheet
97Kb / 4P
   Non-Inverter
MM74HCT34 NSC-MM74HCT34 Datasheet
125Kb / 3P
   Non-Inverter
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH34FU TOSHIBA-TC7WH34FU Datasheet
193Kb / 6P
   TRIPLE NON-INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com