データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7SA04F データシート(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7SA04F
部品情報  Inverter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7SA04F データシート(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7SA04F_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC7SA04F_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
TC7SA04F/FU
2007-11-01
2
Marking
Pin Assignment (top view)
Logic Diagram
Truth Table
Operating Ranges
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
1.8~3.6
Power supply voltage
VCC
1.2~3.6
(Note 4)
V
Input voltage
VIN
−0.3~3.6
V
0~3.6
(Note 5)
Output voltage
VOUT
0~VCC
(Note 6)
V
±24
(Note 7)
±18
(Note 8)
Output current
IOH/IOL
±6
(Note 9)
mA
Operating temperature range
Topr
−40~85
°C
Input rise and fall time
dt/dv
0~10
(Note 10)
ns/V
Note 4: Data retention only
Note 5: VCC = 0 V
Note 6: High or low state
Note 7: VCC = 3.0~3.6 V
Note 8: VCC = 2.3~2.7 V
Note 9: VCC = 1.8 V
Note 10: VIN = 0.8~2.0 V, VCC = 3.0 V
A
Y
L
H
H
L
IN A
1
OUT Y
Type name
V 5
NC
IN A
GND
1
2
3
5
4
VCC
OUT Y


同様の部品番号 - TC7SA04F_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SA04FU TOSHIBA-TC7SA04FU Datasheet
173Kb / 9P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results

同様の説明 - TC7SA04F_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
   Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com