データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC74VCX16652FT データシート(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC74VCX16652FT
部品情報  Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver/Register with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74VCX16652FT データシート(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TC74VCX16652FT_07 Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
TC74VCX16652FT
2007-10-19
11
AC Test Circuit
AC Waveform
Figure 1
Parameter
Switch
tpLH, tpHL
Open
tpLZ, tpZL
6.0 V
@VCC = 3.3 ± 0.3 V
VCC × 2
@VCC = 2.5 ± 0.2 V
@VCC = 1.8 V
tpHZ, tpZH
GND
6.0 V or VCC × 2
Open
GND
Switch
Output
Measure
CL = 30 pF
RL = 500 Ω
Figure 2 tpLH, tpHL
90%
10%
Output
(Bn, An)
Input
(An, Bn,
SAB, SBA)
VOL
VOH
VIH
VM
tpLH
tpHL
tr 2.0 ns
VM
GND
tf 2.0 ns
Figure 3 tpLH, tpHL, tw, ts, th
Output
(Bn, An)
10%
tr 2.0 ns
90%
VM
VIH
GND
VM
ts (H)
th (H)
th (L)
ts (L)
tw (H)
tw (L)
Input
(CAB, CBA)
tf 2.0 ns
VIH
GND
Input
(An, Bn)
VM
VOH
VOL
tpLH
tpHL


同様の部品番号 - TC74VCX16652FT_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX16652FT TOSHIBA-TC74VCX16652FT Datasheet
492Kb / 14P
   LOW VOLTAGE 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER BUFFER WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results

同様の説明 - TC74VCX16652FT_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX16646FT TOSHIBA-TC74VCX16646FT_07 Datasheet
243Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver/Register with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCXR162646FT TOSHIBA-TC74VCXR162646FT_07 Datasheet
250Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver/Register with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCXR162652FT TOSHIBA-TC74VCXR162652FT_07 Datasheet
249Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver/Register with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCXR162245FT TOSHIBA-TC74VCXR162245FT_07 Datasheet
214Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCX16245FT TOSHIBA-TC74VCX16245FT_07 Datasheet
194Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCXR162646FT TOSHIBA-TC74VCXR162646FT Datasheet
476Kb / 13P
   LOW VOLTAGE 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74LCX16652AFT TOSHIBA-TC74LCX16652AFT Datasheet
394Kb / 12P
   LOW VOLTAGE 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74VCXR162652FT TOSHIBA-TC74VCXR162652FT Datasheet
478Kb / 13P
   LOW VOLTAGE 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74VCX16646FT TOSHIBA-TC74VCX16646FT Datasheet
477Kb / 14P
   LOW VOLTAGE 16-BIT BUS TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74VCX16244FT TOSHIBA-TC74VCX16244FT_07 Datasheet
205Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com