データシートサーチシステム |
|
TC74VHCT373AFK データシート(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VHCT373AFK データシート(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
2 / 9 page TC74VHCT373AF/AFT/AFK 2007-10-01 2 Pin Assignment IEC Logic Symbol Truth Table Inputs OE LE D Output H X X Z L L X Qn L H L L L H H H X: Don’t care Z: High impedance Qn: Q outputs are latched at the time when the LE input is taken to a low logic level. System Diagram OE LE 11 3 2 L Q D Q1 D1 5 L Q D Q2 D2 6 L Q D Q3 D3 9 L Q D Q4 D4 12 L Q D Q5 D5 15 L Q D Q6 D6 16 L Q D Q7 D7 19 L Q D Q0 D0 4 7 8 13 14 17 18 1 D (17) (13) (14) (11) (1) (3) (7) (4) D1 1D D3 D2 (8) D5 D4 (2) (6) (12) Q1 Q3 Q5 (5) (9) (15) Q2 Q4 Q6 EN C1 LE OE D6 (18) D7 (16) Q7 (19) Q0 D0 VCC 16 D6 Q6 Q5 15 14 13 12 11 20 OE 1 2 3 4 5 6 7 Q2 D2 D3 Q3 Q0 D5 8 D7 19 D4 Q7 D1 Q1 18 9 D0 GND 10 LE 17 Q4 (top view) |
同様の部品番号 - TC74VHCT373AFK |
|
同様の説明 - TC74VHCT373AFK |