データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TD62308AFG データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TD62308AFG
部品情報  4ch Low Input Active High-Current Darlington Sink Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62308AFG データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TD62308AFG Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62308AFG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
TD62308APG/AFG
2006-06-13
5
Input voltage
VIN (V)
VOUT – VIN
Input voltage
VIN (V)
VOUT – VIN
Output saturation voltage
VIN (V)
IOUT – VCE (sat)
Ambient temperature
Ta
(°C)
PD – Ta
Duty cycle
(%)
IOUT – Duty cycle
Duty cycle
(%)
IOUT – Duty cycle
0
0
Ta
= 25°C (typ.)
IOUT = 0.9 A
20
10
4
6
5.0
30
2
VCC = 4.5 V
5.5
0
0
VCC = 5.0 V
IOUT = 0.9 A
20
10
4
6
25
30
2
Ta
= −40°C
85
1.5
0
0
Ta
= 85°C
(typ.)
VCC = 5 V
VIN = 0 V
1.0
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
25
−40
0
0
TD62308APG
Ta
= 25°C
VCC = 5.5 V
n-ch ON
1500
900
300
60
100
600
40
n
= 1
1200
20
80
n
= 2
n
= 3
n
= 4
0
0
1500
900
300
60
100
600
40
n
= 1
1200
20
80
n
= 2
n
= 3
n
= 4
TD62308APG
Ta
= 85°C
VCC = 5.5 V
n-ch ON
(1)
(2)
(3)
(4)
0
0
(1) DIP-16 pin
type-AP On PCB
(50
× 50 × 1.6 mm Cu 50%)
(2) DIP-16 pin type-AP free air
(3) Type-F, AF free air
(60
× 30 × 1.6 mm Cu 30%)
(4) PFP-16 pin free air
3.0
1.8
0.6
120
200
1.2
80
2.4
40
160


同様の部品番号 - TD62308AFG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TD62308AF TOSHIBA-TD62308AF Datasheet
297Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
More results

同様の説明 - TD62308AFG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TD62308AP TOSHIBA-TD62308AP Datasheet
297Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308APA TOSHIBA-TD62308APA Datasheet
229Kb / 6P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62318AP TOSHIBA-TD62318AP Datasheet
294Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308BP-1 TOSHIBA-TD62308BP-1 Datasheet
297Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308BP1G TOSHIBA-TD62308BP1G Datasheet
405Kb / 11P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGE−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62318BP TOSHIBA-TD62318BP Datasheet
292Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLNGTON SINK DRIVER
TD62164AP TOSHIBA-TD62164AP Datasheet
282Kb / 7P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064BP1G TOSHIBA-TD62064BP1G Datasheet
237Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1 Datasheet
300Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62164BP TOSHIBA-TD62164BP Datasheet
287Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com