データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TD62084AFG データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TD62084AFG
部品情報  8ch Darlington Sink Driver
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62084AFG データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TD62084AFG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TD62084AFG Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
TD62081~084APG/AFG
2006-06-13
7
Input voltage VIN (V)
IIN – VIN
Input voltage VIN (V)
IIN – VIN
Input voltage VIN (V)
IIN – VIN
Collector-emitter saturation voltage
VCE (sat) (V)
IOUT – VCE (sat)
Collector-emitter saturation voltage
VCE (sat) (V)
IOUT – VCE (sat)
Duty cycle (%)
IOUT – Duty cycle
max
TD62082APG
0
12
2
1
3
16
20
24
typ.
min
TD62084APG
0
5
2
1
3
7
9
11
max
typ.
min
600
400
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
200
typ.
25°C max
0
0
500
300
100
60
100
200
40
400
20
80
8 circuits active
Ta
= 25°C
85
600
400
0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
200
IIN = 500 µA
Ta
= 85°C
25
−30
TD62083APG
0
2
2
1
3
3
4
5
max
typ.
min


同様の部品番号 - TD62084AFG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TD62084AF TOSHIBA-TD62084AF Datasheet
366Kb / 10P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62084AFN TOSHIBA-TD62084AFN Datasheet
266Kb / 8P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62084AFNG TOSHIBA-TD62084AFNG Datasheet
362Kb / 11P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results

同様の説明 - TD62084AFG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
ULN2803 ARTSCHIP-ULN2803 Datasheet
343Kb / 8P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62081AP TOSHIBA-TD62081AP Datasheet
366Kb / 10P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2803APG TOSHIBA-ULN2803APG Datasheet
460Kb / 12P
   8ch Darlington Sink Driver
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK62083 IKSEMICON-IK62083_13 Datasheet
336Kb / 9P
   8CH Darlington Sink Driver
IK62083 IKSEMICON-IK62083 Datasheet
450Kb / 8P
   8CH Darlington Sink Driver
logo
Toshiba Semiconductor
ULN2803AFW TOSHIBA-ULN2803AFW Datasheet
320Kb / 10P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62083AFNG TOSHIBA-TD62083AFNG Datasheet
362Kb / 11P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62083AFN TOSHIBA-TD62083AFN Datasheet
266Kb / 8P
   8CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S37701 KODENSHI-S37701 Datasheet
410Kb / 11P
   8CH Darlington TR Sink Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TD62380P TOSHIBA-TD62380P Datasheet
169Kb / 5P
   8CH LOW SATURATION DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com