データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP116 データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP116
部品情報  PHOTO-IC PDP(Plasma Display Panel)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP116 データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP116_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP116_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TLP116
2007-10-01
6
I F -V F
∆ V F/∆Ta-IF
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
Forw ard Vo ltage VF(V)
Forw ard Current I F (mA)
V OL-Ta
V OH-Ta
-40 -20
0
204060
80 100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-40 -20
0
20406080 100
0
1
2
3
4
5
6
Ambient Temperature Ta(℃)
Ambient Temperature Ta(℃)
I CCL -Ta
I CCH -Ta
-40 -20
0
20406080 100
0
2
4
6
8
10
-40 -20
0
20406080 100
0
2
4
6
8
10
Ambient Temperature Ta(℃)
Ambient Temperature Ta(℃)
*: The above graphs show typical characteristics.
100°C
25°C
-40°C
IOL=1.6mA , IF=12mA,
VCC=5V
IOH=-0.02mA , VF=1.05V
VCC=5V
IF=12mA
VCC=5.5V
VF=0V
VCC=5.5V


同様の部品番号 - TLP116_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP116A TOSHIBA-TLP116A Datasheet
274Kb / 9P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s LED & PHOTO-IC
More results

同様の説明 - TLP116_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP117 TOSHIBA-TLP117_14 Datasheet
265Kb / 7P
   PDP (Plasma Display Panel),FA (Factory Automation),High-Speed Interface
TLP705 TOSHIBA-TLP705_07 Datasheet
182Kb / 6P
   Plasma Display Panel
TLP705F TOSHIBA-TLP705F Datasheet
125Kb / 2P
   Plasma Display Panel
logo
Vishay Siliconix
APD-128G064D VISHAY-APD-128G064D_V01 Datasheet
59Kb / 3P
   Plasma Panel Display Modules
18-Jul-08
APD-256G064A VISHAY-APD-256G064A_V01 Datasheet
103Kb / 4P
   Plasma Panel Display Module
18-Jul-08
APD-240G064 VISHAY-APD-240G064 Datasheet
147Kb / 10P
   Plasma Panel Display Modules
Revision 21-Dec-00
APD-128G064C VISHAY-APD-128G064C_V01 Datasheet
148Kb / 11P
   Plasma Panel Display Modules
18-Jul-08
APD-240G064 VISHAY-APD-240G064_V01 Datasheet
151Kb / 11P
   Plasma Panel Display Modules
18-Jul-08
APD-128G064E VISHAY-APD-128G064E Datasheet
194Kb / 9P
   Plasma Panel Display Modules
18-Jul-08
logo
STMicroelectronics
STV7610A STMICROELECTRONICS-STV7610A Datasheet
142Kb / 17P
   PLASMA DISPLAY PANEL DATA DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com