データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP168J データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP168J
部品情報  Photocoupler GaA?밃s IRed & Photo-Triac
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP168J データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP168J_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP168J_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP168J_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP168J_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP168J_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TLP168J
2007-10-01
3
IF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
100
0
−20
20
40
60
80
0
20
40
60
80
100
ΔVF / ΔTa – IF
Forward current IF (mA)
−4.0
0.1
−3.6
−3.2
−2.8
−2.4
−2.0
−1.6
−1.2
−0.8
0.3 0.5
1
3
5
10
30
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
1
1.0
Ta = 25 °C
50
30
10
5
3
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
IFP – DR
Duty cycle ratio DR
5000
10
3
Pulse width≦100μs
Ta = 25°C
10
3
3
3
3
10
2
10
1
10
0
3000
1000
500
300
100
50
30
IT (RMS) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
120
0
−20
100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100
120


同様の部品番号 - TLP168J_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP168J TOSHIBA-TLP168J_14 Datasheet
184Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaA-As IRed & Photo-Triac
More results

同様の説明 - TLP168J_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP108 TOSHIBA-TLP108 Datasheet
271Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s IRED & PHOTO-IC
TLP2451 TOSHIBA-TLP2451 Datasheet
283Kb / 11P
   Photocoupler GaA?밃s IRED Photo IC
TLP2116 TOSHIBA-TLP2116 Datasheet
220Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s Ired & PHOTO-IC
TLP2095 TOSHIBA-TLP2095 Datasheet
360Kb / 11P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s IRED & PHOTO-IC
TLP2098 TOSHIBA-TLP2098 Datasheet
360Kb / 11P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s IRED & PHOTO-IC
TLP105 TOSHIBA-TLP105 Datasheet
270Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s IRED & PHOTO-IC
TLP2418 TOSHIBA-TLP2418 Datasheet
267Kb / 11P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s Ired & PHOTO-IC
TLP2105 TOSHIBA-TLP2105 Datasheet
304Kb / 11P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s Ired & PHOTO-IC
TLP2166A TOSHIBA-TLP2166A Datasheet
289Kb / 11P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s Ired & PHOTO-IC
TLP109 TOSHIBA-TLP109 Datasheet
283Kb / 8P
   Photocoupler GaA?밃s Ired & Photo−IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com