データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS9000 データシート(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS9000
部品情報  300mA CMOS LDO
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS9000 データシート(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS9000 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9000 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9000 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9000 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9000 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9000 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TS9000
300mA CMOS LDO
3/6
Version: A07
TO-92 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug,
I=Sep, J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L = Lot Code
X = Fixed Output Voltage Code
K=2.5V, M=2.7V, N=2.8V, P=3.0V,
S=3.3V, U=3.5V, V=3.6V, X=3.8V
TO-92 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.30
4.70
0.169
0.185
B
4.30
4.70
0.169
0.185
C
14.30(typ)
0.563(typ)
D
0.43
0.49
0.017
0.019
E
2.19
2.81
0.086
0.111
F
3.30
3.70
0.130
0.146
G
2.42
2.66
0.095
0.105
H
0.37
0.43
0.015
0.017


同様の部品番号 - TS9000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS9000 TSC-TS9000 Datasheet
108Kb / 4P
   300mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
TS9000AKCT TSC-TS9000AKCT Datasheet
108Kb / 4P
   300mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
TS9000AKCX TSC-TS9000AKCX Datasheet
108Kb / 4P
   300mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
TS9000AKCY TSC-TS9000AKCY Datasheet
108Kb / 4P
   300mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
TS9000AMCT TSC-TS9000AMCT Datasheet
108Kb / 4P
   300mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS9000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Microelectronics
AME8804 AME-AME8804 Datasheet
97Kb / 12P
   300mA CMOS LDO
logo
Unisonic Technologies
L1183B UTC-L1183B Datasheet
191Kb / 7P
   300mA CMOS LDO
logo
E-Tech Electronics LTD
L1183A ETL-L1183A Datasheet
186Kb / 6P
   300mA CMOS LDO
logo
Unisonic Technologies
L1183B UTC-L1183B_12 Datasheet
191Kb / 7P
   300mA CMOS LDO
logo
Analog Microelectronics
AME8804 AME-AME8804_12 Datasheet
171Kb / 18P
   300mA CMOS LDO
AME8824 AME-AME8824_08 Datasheet
166Kb / 14P
   300mA CMOS LDO
logo
List of Unclassifed Man...
CM2835 ETC1-CM2835 Datasheet
328Kb / 9P
   300mA CMOS LDO
logo
Analog Microelectronics
AME8803 AME-AME8803_08 Datasheet
218Kb / 19P
   300mA CMOS LDO
AME8800 AME-AME8800_08 Datasheet
365Kb / 36P
   300mA CMOS LDO
AME8801 AME-AME8801 Datasheet
114Kb / 14P
   300mA CMOS LDO
AME8803 AME-AME8803 Datasheet
117Kb / 13P
   300mA CMOS LDO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com