データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7822PBF データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7822PBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET for DC-DC Converters
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7822PBF データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7822PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7822PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7822PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7822PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7822PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7822PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
IRF7822PbF
4
www.irf.com
Figure 7. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 6. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 5. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
0.2
0.5
0.7
1.0
1.2
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 150 C
J
°
T = 25 C
J
°
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 15V
20µs PULSE WIDTH
0.01
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


同様の部品番号 - IRF7822PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7822 IRF-IRF7822 Datasheet
71Kb / 6P
   Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7822TRPBF IRF-IRF7822TRPBF Datasheet
148Kb / 6P
   N-Channel Application-Specific MOSFETs
More results

同様の説明 - IRF7822PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7811WPBF IRF-IRF7811WPBF Datasheet
543Kb / 6P
   HEXFET짰 Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7828PBF IRF-IRF7828PBF Datasheet
580Kb / 6P
   HEXFET짰 Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7807PBF IRF-IRF7807PBF Datasheet
203Kb / 8P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
logo
Infineon Technologies A...
IRF7805PBF INFINEON-IRF7805PBF Datasheet
336Kb / 6P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
2016-8-23
logo
International Rectifier
IRF7807TRPBF IRF-IRF7807TRPBF Datasheet
208Kb / 8P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
logo
Infineon Technologies A...
IRF7805PBF-1 INFINEON-IRF7805PBF-1 Datasheet
338Kb / 6P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
2016-08-23
logo
International Rectifier
IRF7805PBF IRF-IRF7805PBF Datasheet
225Kb / 5P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
IRF7811W IRF-IRF7811W Datasheet
146Kb / 6P
   Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7822 IRF-IRF7822 Datasheet
71Kb / 6P
   Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7828 IRF-IRF7828 Datasheet
479Kb / 6P
   HEXFET Power MOSFET for DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com