データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDEP145NP-5R0M データシート(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

部品番号 CDEP145NP-5R0M
部品情報  POWER INDUCTORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDEP145NP-5R0M データシート(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CDEP145NP-5R0M Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDEP145NP-5R0M Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
POWER INDUCTORS <SMD Type: CDEP Series>
Type: CDEP145
Please refer to the sales offices on our website for a representative near you
www.sumida.com
1/2
10. 2 ±0. 2
MAX. 6.0
14. 5 ±0 .4
10.2
15.5
Product Description
14.9×14.9mm Max. (L×W), 6.0mm Max. height
Standard type and High Power Type are available.
Inductance range : 0.68~6.1μH(Standard type );
0.56~5.0μH (High Power type).
Saturation Current range: 10.4~30.0A(Standard type ) ;13.1~36.0A (High Power type).
Temperature rise current range: 9.5~23A
In addition to the standards versions shown here, custom inductors are also available to meet
your exact requirements.
Feature
Super high current inductors.
Mn-Zn core used, Flat wire used.
Ideally used in portable computer CPU power supply.
RoHS Compliance
Dimensions (mm)
Land Pattern (mm)
Schematics (Bottom)


同様の部品番号 - CDEP145NP-5R0M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDEP145NP-5R0MC-140 SUMIDA-CDEP145NP-5R0MC-140 Datasheet
88Kb / 4P
   SMD Power Inductor
More results

同様の説明 - CDEP145NP-5R0M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Filtran LTD
8401-XXX FILTRAN-8401-XXX Datasheet
21Kb / 1P
   Inductors SMT Power Inductors
logo
Sumida Corporation
CMD89 SUMIDA-CMD89 Datasheet
235Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDH53 SUMIDA-CDH53 Datasheet
172Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH3D14 SUMIDA-CDRH3D14 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH2D11 SUMIDA-CDRH2D11_1 Datasheet
207Kb / 2P
   Power Inductors
CDRH5D14 SUMIDA-CDRH5D14 Datasheet
183Kb / 3P
   Power Inductors
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22_06 Datasheet
149Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH6D12 SUMIDA-CDRH6D12_06 Datasheet
164Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH125 SUMIDA-CDRH125_06 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH125B SUMIDA-CDRH125B Datasheet
169Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCLTH XFMRS-XFHCLTH Datasheet
66Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com