データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD104NP-121K データシート(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

部品番号 CD104NP-121K
部品情報  POWER INDUCTORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CD104NP-121K データシート(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CD104NP-121K Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CD104NP-121K Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Type: CD104
Please refer to the sales offices on our website for a representative near you
www.sumida.com
1/2
POWER INDUCTORS <SMD Type: CD Series>
Product Description
10.3×9.3mm Max.(L×W),4.5mm Max. Height.
Inductance range: 10~560μH
Rated current range:0.32~2.38A
In addition to the standard versions of inductors shown here, custom inductors
are available to meet your exact requirements.
Feature
Magnetically unshielded construction.
Ideally used in PDA,MP3,DSC/DVC,HDD,Portable DVD,etc as DC-DC Converter inductors.
RoHS Compliance
Dimensions (mm)
Land Pattern (mm)
9.0±0.3
4.0±0.5
9.0
9.5
R1.0
PART OF ELECTRODE
PARTOFSILK


同様の部品番号 - CD104NP-121K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CD104NP-121KB SUMIDA-CD104NP-121KB Datasheet
70Kb / 6P
   CD104
CD104NP-121KB SUMIDA-CD104NP-121KB Datasheet
106Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CD104NP-121KC SUMIDA-CD104NP-121KC Datasheet
70Kb / 6P
   CD104
CD104NP-121KC SUMIDA-CD104NP-121KC Datasheet
106Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results

同様の説明 - CD104NP-121K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Filtran LTD
8401-XXX FILTRAN-8401-XXX Datasheet
21Kb / 1P
   Inductors SMT Power Inductors
logo
Sumida Corporation
CMD89 SUMIDA-CMD89 Datasheet
235Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDH53 SUMIDA-CDH53 Datasheet
172Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH3D14 SUMIDA-CDRH3D14 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH2D11 SUMIDA-CDRH2D11_1 Datasheet
207Kb / 2P
   Power Inductors
CDRH5D14 SUMIDA-CDRH5D14 Datasheet
183Kb / 3P
   Power Inductors
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22_06 Datasheet
149Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH6D12 SUMIDA-CDRH6D12_06 Datasheet
164Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH125 SUMIDA-CDRH125_06 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH125B SUMIDA-CDRH125B Datasheet
169Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCLTH XFMRS-XFHCLTH Datasheet
66Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com