データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AHC125D データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74AHC125D
部品情報  Quad buffer/line driver; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74AHC125D データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHC125D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74AHC125D Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
74AHC_AHCT125_4
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 11 January 2008
10 of 15
NXP Semiconductors
74AHC125; 74AHCT125
Quad buffer/line driver; 3-state
12. Package outline
Fig 9.
Package outline SOT108-1 (SO14)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
8.75
8.55
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT108-1
X
w M
θ
A
A1
A2
bp
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
7
8
1
14
y
076E06
MS-012
pin 1 index
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.35
0.34
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.024
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
99-12-27
03-02-19
0
2.5
5 mm
scale
SO14: plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm
SOT108-1


同様の部品番号 - 74AHC125D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC125D PHILIPS-74AHC125D Datasheet
78Kb / 16P
   Quad buffer/line driver; 3-state
1999 Sep 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC125D NEXPERIA-74AHC125D Datasheet
250Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 5 - 12 June 2020
74AHC125D-Q100 NEXPERIA-74AHC125D-Q100 Datasheet
822Kb / 17P
   Quad buffer/line driver; 3-state
More results

同様の説明 - 74AHC125D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC125 PHILIPS-74AHC125 Datasheet
78Kb / 16P
   Quad buffer/line driver; 3-state
1999 Sep 27
74HC126 PHILIPS-74HC126 Datasheet
40Kb / 6P
   Quad buffer/line driver; 3-state
December 1990
74LV126 PHILIPS-74LV126 Datasheet
112Kb / 12P
   Quad buffer/line driver 3-State
1998 Apr 28
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC125-Q100 NEXPERIA-74AHC125-Q100 Datasheet
822Kb / 17P
   Quad buffer/line driver; 3-state
logo
NXP Semiconductors
74VHC_VHCT125 PHILIPS-74VHC_VHCT125_15 Datasheet
464Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-13 October 2009
74VHC_VHCT126 PHILIPS-74VHC_VHCT126_15 Datasheet
98Kb / 15P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 01-13 August 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVC125-Q100 NEXPERIA-74ALVC125-Q100 Datasheet
804Kb / 15P
   Quad buffer/line driver 3-state
74ALVC125 NEXPERIA-74ALVC125 Datasheet
242Kb / 13P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 4 - 30 April 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV125 PHILIPS-74LV125 Datasheet
111Kb / 12P
   Quad buffer/line driver 3-State
1998 Apr 28
74HC_HCT125 PHILIPS-74HC_HCT125_15 Datasheet
184Kb / 17P
   Quad buffer/line driver; 3-state
Rev. 5-19 January 2015
74HC125D NXP-74HC125D Datasheet
41Kb / 6P
   Quad buffer/line driver; 3-state
December 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com