データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AL-HJF34A データシート(PDF) 5 Page - A-BRIGHT Inc

部品番号 AL-HJF34A
部品情報  Right Angle Lens Super Amber SMD Chip LED Lamps
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  A-BRIGHT [A-BRIGHT Inc]
ホームページ  http://www.a-bright.com.tw
Logo A-BRIGHT - A-BRIGHT Inc

AL-HJF34A データシート(HTML) 5 Page - A-BRIGHT Inc

  AL-HJF34A Datasheet HTML 1Page - A-BRIGHT Inc AL-HJF34A Datasheet HTML 2Page - A-BRIGHT Inc AL-HJF34A Datasheet HTML 3Page - A-BRIGHT Inc AL-HJF34A Datasheet HTML 4Page - A-BRIGHT Inc AL-HJF34A Datasheet HTML 5Page - A-BRIGHT Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2006/10/11
A
A
A---B
B
BR
R
RIIIG
G
GH
H
HT
TT A-BRIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.
SURFACE MOUNT CHIP LED LAMPS
Part Number: AL-HJF34A
Typical Optical-Electrical Characteristic Curves


同様の部品番号 - AL-HJF34A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
A-BRIGHT Inc
AL-HJF33 A-BRIGHT-AL-HJF33 Datasheet
339Kb / 5P
   Super Amber SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HJF33A A-BRIGHT-AL-HJF33A Datasheet
341Kb / 5P
   Super Amber SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HJF35A A-BRIGHT-AL-HJF35A Datasheet
344Kb / 5P
   Super Amber SMD Chip LED Lamps (1.0mm Height)
2006/10/11
AL-HJF36A A-BRIGHT-AL-HJF36A Datasheet
338Kb / 5P
   Super Amber SMD Chip LED Lamps (0.6mm Height)
2006/10/11
AL-HJF36D A-BRIGHT-AL-HJF36D Datasheet
339Kb / 5P
   Super Amber SMD Chip LED Lamps (0.8mm Height)
2006/10/11
More results

同様の説明 - AL-HJF34A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
A-BRIGHT Inc
AL-HA134A A-BRIGHT-AL-HA134A Datasheet
340Kb / 5P
   Right Angle Lens Amber SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HB334A A-BRIGHT-AL-HB334A Datasheet
340Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Blue SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HB334A A-BRIGHT-AL-HB334A_09 Datasheet
236Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Blue SMD Chip LED Lamps
2009/2/20
AL-HKB34A A-BRIGHT-AL-HKB34A_09 Datasheet
236Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Yellow SMD Chip LED Lamps
2009/2/20
AL-HKB34A A-BRIGHT-AL-HKB34A Datasheet
341Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Yellow SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HD034A A-BRIGHT-AL-HD034A Datasheet
340Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Red SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HUB34A A-BRIGHT-AL-HUB34A_09 Datasheet
236Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Red SMD Chip LED Lamps
2009/2/20
AL-HUB34A A-BRIGHT-AL-HUB34A Datasheet
340Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Red SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
AL-HD034A A-BRIGHT-AL-HD034A_09 Datasheet
236Kb / 5P
   Right Angle Lens Super Red SMD Chip LED Lamps
2009/2/20
AL-HJF33 A-BRIGHT-AL-HJF33 Datasheet
339Kb / 5P
   Super Amber SMD Chip LED Lamps
2006/10/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com