データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1611W データシート(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 2SA1611W
部品情報  PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

2SA1611W データシート(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  2SA1611W Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SA1611W Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SA1611W Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SA1611W Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BL Galaxy Electrical
Production specification
PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SA1611W
Document number: BL/SSSTF033
www.galaxycn.com
Rev.A
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Test conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-100μA,IE=0
-60
V
Collector-emitter breakdown
voltage
V(BR)CEO
IC=-1mA,IB=0
-50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100μA,IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-60V,IE=0
-0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-5V,IC=0
-0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=-6V,IC=-1mA
90
200
600
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-100mA, IB=-10mA
-0.18
-0.3
V
Transition frequency
fT
VCE=-6V, IC= -10mA
180
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V,IE=0,f=1MHz
4.5
pF
CLASSIFICANTION OF hFE
Range
90-180
135-270
200-400
300-600
marking
M4
M5
M6
M7
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified


同様の部品番号 - 2SA1611W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SA1611 NEC-2SA1611 Datasheet
194Kb / 4P
   AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Nanjing International G...
2SA1611 DGNJDZ-2SA1611 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA1611 TEL-2SA1611 Datasheet
128Kb / 2P
   Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1611 KEXIN-2SA1611 Datasheet
48Kb / 1P
   PNP Silicon Epitaxia
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1611 SECOS-2SA1611 Datasheet
109Kb / 1P
   PNP Silicon Plastic Encapsulated Transistor
More results

同様の説明 - 2SA1611W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCPA94 SECOS-BCPA94 Datasheet
224Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUR502EF KODENSHI-SUR502EF Datasheet
254Kb / 5P
   Epitaxial planar PNP silicon transistor
logo
Sanken electric
2SB1259 SANKEN-2SB1259_07 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
2SB1382 SANKEN-2SB1382_07 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
Sanyo Semicon Device
FX513 SANYO-FX513 Datasheet
44Kb / 4P
   PNP EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSB649T HSMC-HSB649T Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA2015W BILIN-KTA2015W Datasheet
171Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
MMSTA92 BILIN-MMSTA92 Datasheet
131Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1772 KEXIN-2SA1772 Datasheet
44Kb / 2P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ST2N5086 SEMTECH_ELEC-ST2N5086 Datasheet
359Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
ST2SA928 SEMTECH_ELEC-ST2SA928 Datasheet
129Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com