データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8009 データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 AD8009
部品情報  1 GHz, 5,500 V/??Low Distortion Amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8009 データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8009 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8009 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
–9–
REV. F
AD8009
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0
2.2
FREQUENCY (MHz)
0.1
1
100
10
C
COMP = 0pF
C
COMP = 3pF
200
49.9
C
COMP
49.9
22.1
500
TPC 25. Output VSWR; G = +10
10
0%
100
90
VOUT
VIN = 2VSTEP
250ns
2V
2V
G = +10
RF = 200
RL = 100
TPC 26. Overdrive Recovery; G = +10
1ns
50mV
G = +2
RF = 301
RL = 150
VO = 200mV p-p
TPC 27. 2 V Transient Response; G = +2
1ns
500mV
G = +2
RF = 301
RL = 150
VO = 2V p-p
TPC 28. 2 V Transient Response; G = +2
1.5ns
1V
G = +2
RF = 301
RL = 150
VO = 4V p-p
TPC 29. 4 V Transient Response; G = +2
2ns
50mV
G = +10
RF = 200
RL = 100
VO = 200mV p-p
TPC 30. Small Signal Transient Response; G = +10


同様の部品番号 - AD8009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8009 AD-AD8009 Datasheet
229Kb / 12P
   1 GHz, 5,500 V/us Low Distortion Amplifier
REV. B
AD8009-EB AD-AD8009-EB Datasheet
229Kb / 12P
   1 GHz, 5,500 V/us Low Distortion Amplifier
REV. B
AD8009AR AD-AD8009AR Datasheet
229Kb / 12P
   1 GHz, 5,500 V/us Low Distortion Amplifier
REV. B
AD8009AR-REEL AD-AD8009AR-REEL Datasheet
229Kb / 12P
   1 GHz, 5,500 V/us Low Distortion Amplifier
REV. B
AD8009ART AD-AD8009ART Datasheet
229Kb / 12P
   1 GHz, 5,500 V/us Low Distortion Amplifier
REV. B
More results

同様の説明 - AD8009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8009 AD-AD8009 Datasheet
229Kb / 12P
   1 GHz, 5,500 V/us Low Distortion Amplifier
REV. B
AD8350 AD-AD8350_17 Datasheet
247Kb / 14P
   Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier
AD8350ARMZ15 AD-AD8350ARMZ15 Datasheet
370Kb / 14P
   Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier
REV. B
AD8350 AD-AD8350_01 Datasheet
228Kb / 16P
   Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier
REV. A
AD8350 AD-AD8350 Datasheet
179Kb / 11P
   Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier
REV. 0
AD8350 AD-AD8350_15 Datasheet
370Kb / 14P
   Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier
REV. B
logo
Texas Instruments
THS3201-EP TI1-THS3201-EP Datasheet
882Kb / 32P
[Old version datasheet]   1.8-GHz LOW-DISTORTION CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIER
THS3201 TI-THS3201 Datasheet
754Kb / 29P
[Old version datasheet]   1.8-GHz, LOW DISTORTION, CURRENT FEEDBACK AMPLIFIER
THS3201 TI1-THS3201_14 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   1.8-GHz, LOW DISTORTION, CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIER
THS3201-EP TI1-THS3201-EP_14 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   1.8-GHz LOW-DISTORTION CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com