データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU1006A5S-E345 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 BU1006A5S-E345
部品情報  Enhanced Power Bridge Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BU1006A5S-E345 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  BU1006A5S-E345 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BU1006A5S-E345 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BU1006A5S-E345 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BU1006A5S-E345 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BU1006A5S-E345 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BU1006A5S-E345 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
New Product
BU1006A thru BU1010A
Vishay General Semiconductor
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
Document Number: 84800
Revision: 11-Mar-08
4
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
+
-
~~
Case Type BU
0.880 (22.3)
0.860 (21.8)
0.160 (4.1)
0.140 (3.5)
0.075
(1.9) R
0.125 (3.2) x 45°
Chamfer
0.080 (2.03)
0.060 (1.52)
0.050 (1.27)
0.040 (1.02)
0.190 (4.83)
0.210 (5.33)
0.080 (2.03)
0.065 (1.65)
0.100 (2.54)
0.085 (2.16)
0.085 (2.16)
0.065 (1.65)
0.310 (7.9)
0.290 (7.4)
0.020R (Typ.)
Polarity shown on front side of case, positive lead beveled corner
0.161 (4.10)
0.142 (3.60)
0.048 (1.23)
0.039 (1.00)
0.710 (18.0)
0.690 (17.5)
0.024 (0.62)
0.020 (0.52)
0.740 (18.8)
0.720 (18.3)
View A
Typ.
Typ.
0.64 (16.28) Ref.
0.62 (15.78) Ref.
0.055 (1.385) Ref.
R 0.10
(2.60) Ref.
R 0.11
(2.78) Ref.
0.094 (2.39) x 45° Ref.
0.055 (1.385) Ref.


同様の部品番号 - BU1006A5S-E345

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BU1006A VISHAY-BU1006A Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU1006A VISHAY-BU1006A Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU1006A-E3 VISHAY-BU1006A-E3 Datasheet
103Kb / 5P
   Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
BU1006A-M3 VISHAY-BU1006A-M3 Datasheet
106Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 27-Jun-13
BU1006A VISHAY-BU1006A_11 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
More results

同様の説明 - BU1006A5S-E345

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
PB3506 VISHAY-PB3506_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU1506 VISHAY-BU1506_V01 Datasheet
153Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU1006 VISHAY-BU1006_V01 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB5006-E3 VISHAY-PB5006-E3 Datasheet
98Kb / 5P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU25H06 VISHAY-BU25H06_V01 Datasheet
139Kb / 5P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB3006 VISHAY-PB3006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
PB5006 VISHAY-PB5006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
PB4006 VISHAY-PB4006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
PB5010-E3 VISHAY-PB5010-E3 Datasheet
98Kb / 5P
   Enhanced isoCinkTM Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU25H06 VISHAY-BU25H06 Datasheet
138Kb / 5P
   Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Revision: 25-Mar-2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com