データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMC512AFY6 データシート(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

部品番号 SMC512AFY6
部品情報  32 Mbyte, 64 Mbyte, 128 Mbyte, 256 Mbyte and 512 Mbyte 3.3 V / 5 V supply CompactFlash??card
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NUMONYX [Numonyx B.V]
ホームページ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

SMC512AFY6 データシート(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  SMC512AFY6 Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V SMC512AFY6 Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 82 page
background image
Contents
SMCxxxAF
2/82
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Capacity specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
Card physical description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Electrical interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
Electrical description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2
Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.3
Current measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5
Command interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6
Card configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1
Configuration Option register (base + 00h in attribute memory) . . . . . . . 31
6.1.1
LevlREQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.1.2
Conf5 - Conf0 (configuration index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.2
Card Configuration and Status register (base + 02h in attribute memory) 32
6.2.1
Changed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.2.2
SigChg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.2.3
IOis8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.2.4
PwrDwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.2.5
Int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.3
Pin Replacement register (base + 04h in attribute memory) . . . . . . . . . . 33
6.3.1
CReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.2
CWProt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.3
RReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.4
WProt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.5
MReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.3.6
MWProt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.4
Socket and Copy register (base + 06h in attribute memory) . . . . . . . . . . 34
6.4.1
Drive # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.4.2
X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.5
Attribute memory function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


同様の部品番号 - SMC512AFY6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Numonyx B.V
SMC512BF NUMONYX-SMC512BF Datasheet
1Mb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
STMicroelectronics
SMC512BFY6 STMICROELECTRONICS-SMC512BFY6 Datasheet
833Kb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
Numonyx B.V
SMC512BFY6 NUMONYX-SMC512BFY6 Datasheet
1Mb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
STMicroelectronics
SMC512BFY6E STMICROELECTRONICS-SMC512BFY6E Datasheet
833Kb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
Numonyx B.V
SMC512BFY6E NUMONYX-SMC512BFY6E Datasheet
1Mb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
More results

同様の説明 - SMC512AFY6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HB28K032MM3 RENESAS-HB28K032MM3 Datasheet
526Kb / 91P
   MultiMediaCard 32 MByte/64 MByte/128 MByte/256 MByte/512 MByte
HB28H016MM2 RENESAS-HB28H016MM2 Datasheet
497Kb / 90P
   MultiMediaCard 16 MByte/32 MByte/64 MByte/128 MByte
logo
Hitachi Semiconductor
HB28D032MM2 HITACHI-HB28D032MM2 Datasheet
329Kb / 88P
   MultiMediaCard 16 Mbyte/32 Mbyte/64 Mbyte/128 MByte
logo
Numonyx B.V
SMSXXXAF NUMONYX-SMSXXXAF Datasheet
1Mb / 61P
   64 MByte, 128 MByte, 256 MByte 512 MByte and 1 GByte, 3.3V Supply Secure Digital??Card
logo
Cypress Semiconductor
S26KL512S CYPRESS-S26KL512S Datasheet
8Mb / 98P
   512 Mbit (64 Mbyte), 256 Mbit (32 Mbyte), 128 Mbit (16 Mbyte) 1.8V/3.0V
logo
Hitachi Semiconductor
HB28D096C6 HITACHI-HB28D096C6 Datasheet
228Kb / 68P
   CompactFlash??96 MByte/32 MByte
logo
Cypress Semiconductor
S29GL01GS CYPRESS-S29GL01GS Datasheet
1Mb / 108P
   1-Gbit (128 Mbyte)/512-Mbit (64 Mbyte)/256-Mbit (32 Mbyte)/128-Mbit (16 Mbyte),3.0 V, GL-S Flash Memory
S29GL01GT CYPRESS-S29GL01GT Datasheet
9Mb / 105P
   1 Gbit (128 Mbyte), 512 Mbit (64 Mbyte)
S25FL128S CYPRESS-S25FL128S Datasheet
15Mb / 149P
   128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte) 3.0V SPI Flash Memory
S25FL116K CYPRESS-S25FL116K Datasheet
3Mb / 90P
   16 Mbit (2 Mbyte), 32 Mbit (4 Mbyte), 64 Mbit (8 Mbyte) 3.0V SPI Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com