データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM13121Z-12 データシート(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
部品番号 LM13121Z-12
部品情報  3-Terminal Negative Regulators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NSC [National Semiconductor (TI)]
ホームページ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM13121Z-12 データシート(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI)

  LM13121Z-12 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM13121Z-12 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Typical Performance Characteristics (Continued)
Quiescent Current
Output Impedance
00774817
00774818
Typical Applications
±15V, 100mA Dual Power Supply
00774806
www.national.com
5


同様の部品番号 - LM13121Z-12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM13121Z-12 NSC-LM13121Z-12 Datasheet
210Kb / 8P
   3-Terminal Negative Regulators
More results

同様の説明 - LM13121Z-12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM79M05C NSC-LM79M05C Datasheet
211Kb / 8P
   3-Terminal Negative Regulators
LM320L NSC-LM320L_06 Datasheet
615Kb / 8P
   3-Terminal Negative Regulators
LM320L NSC-LM320L Datasheet
210Kb / 8P
   3-Terminal Negative Regulators
logo
Texas Instruments
LM79M05 TI1-LM79M05_13 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   3-Terminal Negative Regulators
logo
GTM CORPORATION
G3U79XXA GTM-G3U79XXA Datasheet
196Kb / 5P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
GJ79XXA GTM-GJ79XXA Datasheet
161Kb / 5P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Texas Instruments
LM137QML TI1-LM137QML_17 Datasheet
842Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM337-N-MIL TI1-LM337-N-MIL Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM337IMP-NOPB TI1-LM337IMP-NOPB Datasheet
2Mb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM120 TI1-LM120_16 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Series 3-Terminal Negative Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com