データシートサーチシステム |
|
TS942BID データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
TS942BID データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 19 page TS941 TS942 TS944 Absolute maximum ratings and operating conditions 3/19 Table 2. Operating conditions Symbol Parameter Value Unit VCC Supply voltage 2.5 to 10 V Vicm Common mode input voltage range VDD -0.2 to VCC -1.3 V Toper Operating free air temperature range -40 to + 85 °C |
同様の部品番号 - TS942BID |
|
同様の説明 - TS942BID |