データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK16CA8 データシート(PDF) 6 Page - Simtek Corporation

部品番号 STK16CA8
部品情報  128K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIMTEK [Simtek Corporation]
ホームページ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK16CA8 データシート(HTML) 6 Page - Simtek Corporation

Back Button STK16CA8 Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK16CA8 Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
STK16CA8
September 2003
6
Document Control # ML0023 rev 0.1
AutoStorePlus™/POWER-UP RECALL
(VCC = 3.0V +20%, -10%)
Note n: tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
Note o: If an SRAM WRITE has not taken place since the last nonvolatile cycle, no STORE will take place.
AutoStorePlus™/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK16CA8
UNITS NOTES
Standard
Alternate
MIN
MAX
22
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
5
ms
n
23
tSTORE
tHLHZ
STORE Cycle Duration
10
ms
o
24
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
2.55
2.65
V
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
NO STORE
(NO SRAM WRITES)
BROWN OUT
AutoStore™
BROWN OUT
AutoStore™
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH
AutoStore™
W
22
tRESTORE
POWER-UP RECALL
24
VSWITCH
VCC
DQ (DATA OUT)
23
tSTORE


同様の部品番号 - STK16CA8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
STK16C68 ETC1-STK16C68 Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK16C68 SIMTEK-STK16C68 Datasheet
380Kb / 10P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK16C68-S20 ETC1-STK16C68-S20 Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK16C68-S20I ETC1-STK16C68-S20I Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK16C68-S25 ETC1-STK16C68-S25 Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results

同様の説明 - STK16CA8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
STK16C68 ETC1-STK16C68 Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK16C68 SIMTEK-STK16C68 Datasheet
380Kb / 10P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK16C88 ETC1-STK16C88 Datasheet
197Kb / 10P
   32K x 8 AutoStorePlus nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK16C88-3 ETC1-STK16C88-3 Datasheet
319Kb / 11P
   32K x 8 AutoStorePlus nvSRAM 3.3V QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK10C68 SIMTEK-STK10C68 Datasheet
468Kb / 12P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK11C48 ETC-STK11C48 Datasheet
282Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C68 ETC1-STK10C68 Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK20C04 SIMTEK-STK20C04 Datasheet
428Kb / 12P
   512 x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C48 SIMTEK-STK10C48 Datasheet
429Kb / 12P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK11C68 ETC-STK11C68 Datasheet
58Kb / 10P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com