データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4N28 データシート(PDF) 8 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 4N28
部品情報  6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

4N28 データシート(HTML) 8 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Back Button 4N28 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 10Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 11Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N28 Datasheet HTML 12Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR
Everlight Electronics Co., Ltd.
8
http:\\www.everlight.com
Document No:DPC-717-044 Rev. 3
April 1, 2008
4N2X Series
4N3X Series
H11AX Series
PHOTOCOUPLER
Package Drawings
(Dimensions in mm)
Standard DIP Type
Option M Type


同様の部品番号 - 4N28

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
4N28 MOTOROLA-4N28 Datasheet
280Kb / 6P
   6-Pin DIP Optoisolators Transistor Output
logo
Everlight Electronics C...
4N28 EVERLIGHT-4N28 Datasheet
878Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR
logo
QT Optoelectronics
4N28 QT-4N28 Datasheet
610Kb / 5P
   GAAS INFRARED EMITTING DIODE
logo
Fairchild Semiconductor
4N28 FAIRCHILD-4N28 Datasheet
215Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
4N28 FAIRCHILD-4N28 Datasheet
608Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results

同様の説明 - 4N28

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
4N2X EVERLIGHT-4N2X_13 Datasheet
1Mb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
TIL11X EVERLIGHT-TIL11X Datasheet
419Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
H11AAX EVERLIGHT-H11AAX_15 Datasheet
828Kb / 12P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
CNY17-X EVERLIGHT-CNY17-X Datasheet
400Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
TIL11X EVERLIGHT-TIL11X_13 Datasheet
1Mb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
4N2X EVERLIGHT-4N2X Datasheet
364Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
CNY17-X EVERLIGHT-CNY17-X_13 Datasheet
1Mb / 13P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
H11AA1S1 EVERLIGHT-H11AA1S1 Datasheet
1Mb / 12P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER AC INPUT PHOTOCOUPLER
logo
Sharp Corporation
PC715V0NSZXF SHARP-PC715V0NSZXF Datasheet
217Kb / 13P
   DIP 6 pin Darlington Phototransistor Output Photocoupler
logo
Everlight Electronics C...
H11AAX EVERLIGHT-H11AAX Datasheet
408Kb / 12P
   6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR AC INPUT PHOTOCOUPLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com