データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7421D1 データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7421D1
部品情報  MOSFET / Schottky Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7421D1 データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7421D1_98 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7421D1_98 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7421D1
www.irf.com
5
Power Mosfet Characteristics
Fig 10. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 9. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 9. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
0
200
400
600
800
1000
1
1 0
100
DS
V
, D rain-to -S ourc e V oltage (V )
A
V
= 0 V ,
f = 1 M H z
C
= C
+ C
, C
S H O R TE D
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
g s
gd
ds
rss
g d
o ss
ds
g d
C iss
C oss
C rss
0
4
8
12
16
20
0
5
10
15
20
25
30
Q
, Tota l G ate C h arg e (n C )
G
A
F O R TE ST C IRCUIT
SE E F IG U RE 9
V
= 2 4 V
V
= 1 5 V
DS
DS
I
= 4 .1 A
D
0.1
1
10
100
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
7421d1.p65
8/20/98, 4:07 PM
5


同様の部品番号 - IRF7421D1_98

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7421D1PBF IRF-IRF7421D1PBF Datasheet
226Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
More results

同様の説明 - IRF7421D1_98

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7807D1 IRF-IRF7807D1 Datasheet
165Kb / 8P
   MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807D2 IRF-IRF7807D2 Datasheet
134Kb / 8P
   MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7421D1 IRF-IRF7421D1 Datasheet
119Kb / 8P
   MOSFET & Schottky Diode
IRF7534D1PBF IRF-IRF7534D1PBF Datasheet
385Kb / 8P
   MOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2 IRF-IRF7807VD2 Datasheet
115Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D1 IRF-IRF7353D1 Datasheet
170Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7324D1TR IRF-IRF7324D1TR Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D2PBF IRF-IRF7807D2PBF Datasheet
107Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com