データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN74CB3Q3257DBQR データシート(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 SN74CB3Q3257DBQR
部品情報  4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74CB3Q3257DBQR データシート(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74CB3Q3257DBQR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
SN74CB3Q3257DGVR
TVSOP
DGV
16
2000
346.0
346.0
29.0
SN74CB3Q3257PWR
TSSOP
PW
16
2000
346.0
346.0
29.0
SN74CB3Q3257RGYR
QFN
RGY
16
1000
190.5
212.7
31.8
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
19-Mar-2008
Pack Materials-Page 2


同様の部品番号 - SN74CB3Q3257DBQR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74CB3Q3257DBQR TI-SN74CB3Q3257DBQR Datasheet
336Kb / 13P
[Old version datasheet]   4 BIT 1 OF 2 FET MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
SN74CB3Q3257DBQR TI-SN74CB3Q3257DBQR Datasheet
509Kb / 17P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3257DBQR TI1-SN74CB3Q3257DBQR Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   FET Multiplexer/Demultiplexer
More results

同様の説明 - SN74CB3Q3257DBQR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74CB3Q3257 TI-SN74CB3Q3257_10 Datasheet
509Kb / 17P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3253 TI-SN74CB3Q3253_10 Datasheet
641Kb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3253 TI-SN74CB3Q3253 Datasheet
699Kb / 20P
[Old version datasheet]   DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3251 TI-SN74CB3Q3251 Datasheet
390Kb / 1P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3251 TI1-SN74CB3Q3251_15 Datasheet
777Kb / 19P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3251 TI-SN74CB3Q3251 Datasheet
329Kb / 12P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE, HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
logo
Analog Devices
ADG3248 AD-ADG3248_15 Datasheet
493Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2 1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
REV. A
ADG3248 AD-ADG3248 Datasheet
172Kb / 12P
   2.5 V/ 3.3 V, 2 :1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
REV. 0
ADG3249 AD-ADG3249_15 Datasheet
226Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2 1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
REV. 0
ADG3249 AD-ADG3249 Datasheet
220Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com