データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX15C9V1 データシート(PDF) 1 Page - Semtech Corporation

部品番号 BZX15C9V1
部品情報  SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMTECH [Semtech Corporation]
ホームページ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

BZX15C9V1 データシート(HTML) 1 Page - Semtech Corporation

  BZX15C9V1 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation BZX15C9V1 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BZX1.5C…
SILICON PLANAR ZENER DIODES
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 oC)
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation
Ptot
1.5
1)
W
Junction Temperature
Tj
175
OC
Storage Temperature Range
TS
-65 to +175
OC
1) Valid provided that leads at a distance of 8mm from case are kept at ambient temperature.
Characteristics at Tj = 25
oC
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage
at IF = 200mA
VF
-
-
1.2
V
SEMTECH ELECTRONICS LTD. ( Wholly owned subsidiary of Honey Technology Ltd.)
®
Dated : 27/12/2002


同様の部品番号 - BZX15C9V1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BZX15 ETC1-BZX15 Datasheet
105Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE
logo
Diotech Company.
BZX15 DIOTECH-BZX15 Datasheet
1Mb / 3P
   1.3W EPITAXIAL ZENER DIODE
More results

同様の説明 - BZX15C9V1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com