データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS4994IST データシート(PDF) 2 Page - Texas Instruments

部品番号 TS4994IST
部品情報  1W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS4994IST データシート(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TS4994IST Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS4994IST Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
Contents
TS4994
2/35
Contents
1
Application component information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 5
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1
Differential configuration principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2
Gain in typical application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3
Common mode feedback loop limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4
Low and high frequency response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.5
Calculating the influence of mismatching on PSRR performance . . . . . . 23
4.6
CMRR performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.7
Power dissipation and efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.8
Decoupling of the circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.9
Wake-up time: tWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.10
Shutdown time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.11
Pop performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.12
Single-ended input configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.13
Demoboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.1
DFN10 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2
MiniSO-8 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34


同様の部品番号 - TS4994IST

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TS4994IST STMICROELECTRONICS-TS4994IST Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
More results

同様の説明 - TS4994IST

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TS4994 STMICROELECTRONICS-TS4994 Datasheet
762Kb / 31P
   1W Differential Input/Output Audio Power Amplifier with Selectable Standby
TS4994FC STMICROELECTRONICS-TS4994FC Datasheet
673Kb / 35P
   1.2 W differential input/output audio power amplifier with selectable standby
TS4872 STMICROELECTRONICS-TS4872_05 Datasheet
1,018Kb / 29P
   RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4872 STMICROELECTRONICS-TS4872 Datasheet
960Kb / 29P
   RAIL TO RAIL INPUT/OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4871 STMICROELECTRONICS-TS4871 Datasheet
1Mb / 28P
   OUTPUT RAIL TO RAIL 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
TS4990 STMICROELECTRONICS-TS4990 Datasheet
143Kb / 6P
   1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH ACTIVE LOW STANDBY MODE
TS4890 STMICROELECTRONICS-TS4890 Datasheet
833Kb / 32P
   RAIL TO RAIL OUTPUT 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE ACTIVE LOW
logo
National Semiconductor ...
LM4874 NSC-LM4874 Datasheet
869Kb / 21P
   2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amplifier with Selectable Gain and Shutdown
LM4869 NSC-LM4869 Datasheet
832Kb / 20P
   1.9W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amplifier with Selectable Gain and Shutdown
logo
STMicroelectronics
TS4995 STMICROELECTRONICS-TS4995 Datasheet
442Kb / 26P
   1.2 W fully differential audio power amplifier with selectable standby and 6 dB fixed gain
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com