データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDI75N12 データシート(PDF) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

部品番号 SDI75N12
部品情報  NPT IGBT Modules
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
ホームページ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

SDI75N12 データシート(HTML) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

  SDI75N12 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors SDI75N12 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SDI75N12
NPT IGBT Modules
Characteristics
Symbol
Conditions
min.
typ.
max.
Units
IGBT
VGE(th)
VGE = VCE, IC =2mA
4.5
5.5
6.5
V
ICES
VGE = 0; VCE = VCES; Tj = 25(125)
oC
0.1
0.3
mA
VCE(TO)
Tj = 25(125)
oC
1.4(1.6) 1.6(1.8)
V
rCE
VGE = 15V, Tj = 25(125)
oC
22(30)
28(38)
m
VCE(sat)
IC =100A; VGE = 15V; chip level
2.5(3.1)
3(3.7)
V
Cies
under following conditions
3.3
4.3
Coes
VGE = 0, VCE = 25V, f = 1MHz
0.5
0.6
Cres
0.22
0.3
LCE
30
nH
RCC'+EE'
res., terminal-chip TC = 25(125)
oC
0.75(1)
m
under following conditions:
td(on)
VCC = 600V, IC = 75A
44
100
ns
tr
RGon = RGoff = 22 , Tj = 125
oC
56
100
ns
td(off)
VGE = ± 15V
380
500
ns
tf
70
100
ns
Eon(Eoff)
8(5)
mJ
Inverse Diode
under following conditions:
VF = VEC
IF = 75A; VGE = 0V; Tj = 25(125)
oC
2(1.8)
2.5
V
V(TO)
Tj = 125
oC
1.2
V
rT
Tj = 125
oC
18
22
m
IRRM
IF = 50A; Tj = 25(125)
oC
23(35)
A
Qrr
di/dt = 800A/us
uC
Err
VGE = V
mJ
FWD
under following conditions:
VF = VEC
IF = 50A; VGE = 0V; Tj = 25(125)
oC
1.85(1.6)
2.2
V
V(TO)
Tj = 125
oC
1.2
V
rT
Tj = 125
oC
12
15
m
IRRM
IF =50A; Tj = 25
oC
27(40)
A
Qrr
di/dt = A/us
uC
Err
VGE = V
mJ
Thermal Characteristics
Rth(j-c)
per IGBT
0.27
K/W
Rth(j-c)D
per Inverse Diode
0.6
K/W
Rth(j-c)FD
per FWD
0.5
K/W
Rth(c-s)
per module
0.05
K/W
Mechanical Data
Ms
to heatsink M6
3
5
Nm
Mt
to terminals M5
2.5
5
Nm
w
160
g
TC = 25
oC, unless otherwise specified
nF


同様の部品番号 - SDI75N12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDI75S12 SIRECTIFIER-SDI75S12 Datasheet
605Kb / 2P
   SPT IGBT Modules
More results

同様の説明 - SDI75N12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDI300N12 SIRECTIFIER-SDI300N12 Datasheet
457Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SDI100N12 SIRECTIFIER-SDI100N12 Datasheet
643Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SII400N12 SIRECTIFIER-SII400N12 Datasheet
462Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SDI150N12 SIRECTIFIER-SDI150N12 Datasheet
457Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SID200N12 SIRECTIFIER-SID200N12 Datasheet
458Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SII100N06 SIRECTIFIER-SII100N06 Datasheet
1Mb / 4P
   NPT IGBT Modules
SII200N06 SIRECTIFIER-SII200N06 Datasheet
1Mb / 4P
   NPT IGBT Modules
6SI75N12 SIRECTIFIER-6SI75N12 Datasheet
557Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
6SI15N12 SIRECTIFIER-6SI15N12 Datasheet
557Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SID150N12 SIRECTIFIER-SID150N12 Datasheet
458Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SID100N12 SIRECTIFIER-SID100N12 Datasheet
608Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com