データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDD100N18 データシート(PDF) 4 Page - Sirectifier Semiconductors

部品番号 SDD100N18
部品情報  Diode-Diode Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
ホームページ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

SDD100N18 データシート(HTML) 4 Page - Sirectifier Semiconductors

  SDD100N18 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors SDD100N18 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors SDD100N18 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors SDD100N18 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SDD100
Diode-Diode Modules
Fig. 5 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct
output current and ambient
temperature
Fig. 6 Transient thermal impedance
junction to case (per diode)
Fig. 7 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per diode)
R
thJK for various conduction angles d:
d
R
thJK (K/W)
DC
0.55
180
oC
0.57
120
oC
0.59
60
oC
0.63
30
oC
0.67
Constants for Z
thJK calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.013
0.0014
2
0.072
0.062
3
0.265
0.375
4
0.2
1.32
R
thJC for various conduction angles d:
d
R
thJC (K/W)
DC
0.35
180
oC
0.37
120
oC
0.39
60
oC
0.43
30
oC
0.47
Constants for Z
thJC calculation:
i
R
thi (K/W)
t
i (s)
1
0.013
0.0014
2
0.072
0.062
3
0.265
0.375
3 x SDD100


同様の部品番号 - SDD100N18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SDD100N18 ETC2-SDD100N18 Datasheet
996Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDD100N18B SIRECTIFIER-SDD100N18B Datasheet
326Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
More results

同様の説明 - SDD100N18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDD320 SIRECTIFIER-SDD320 Datasheet
255Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD190 SIRECTIFIER-SDD190 Datasheet
727Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD165 SIRECTIFIER-SDD165 Datasheet
740Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A3L:210DD.XX AEGIS-A3L:210DD.XX Datasheet
262Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
A3L:70DD.XX AEGIS-A3L:70DD.XX Datasheet
253Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDD165NXXB SIRECTIFIER-SDD165NXXB Datasheet
315Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD36 SIRECTIFIER-SDD36 Datasheet
533Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A3L:250DD.XX AEGIS-A3L:250DD.XX Datasheet
272Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDD120 SIRECTIFIER-SDD120 Datasheet
1,014Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD60NXXB SIRECTIFIER-SDD60NXXB Datasheet
317Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com