データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA20-11YWA データシート(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

部品番号 TA20-11YWA
部品情報  50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TA20-11YWA データシート(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  TA20-11YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TA20-11YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TA20-11YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TA20-11YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAC4402
REV NO: V.8
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 2 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000166
Selection Guide
Note:
1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Notes:
1.Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (ucd) [1]
@ 10mA
Min.
Typ.
TA20-11YWA
Yellow (GaAsP/GaP)
WHITE DIFFUSED
1900
8000
Column Anode
Description
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Units
Test Conditions
λpeak
Peak Wavelength
Yellow
590
nm
IF=20mA
λD [1]
Dominant Wavelength
Yellow
588
nm
IF=20mA
Δλ1/2
Spectral Line Half-width
Yellow
35
nm
IF=20mA
C
Capacitance
Yellow
20
pF
VF=0V;f=1MHz
VF [2]
Forward Voltage
Yellow
2.1
2.5
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
Yellow
10
uA
VR=5V
Parameter
Yellow
Units
Power dissipation
75
mW
DC Forward Current
30
mA
Peak Forward Current [1]
140
mA
Reverse Voltage
5
V
Operating / Storage Temperature
-40°C To +85°C
Lead Solder Temperature[2]
260°C For 3-5 Seconds


同様の部品番号 - TA20-11YWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
TA20-11YWA ETC-TA20-11YWA Datasheet
236Kb / 6P
   50MM (2.0 INCH) 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
More results

同様の説明 - TA20-11YWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
TA20-11GWA KINGBRIGHT-TA20-11GWA Datasheet
149Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA20-11EGWA KINGBRIGHT-TBA20-11EGWA Datasheet
173Kb / 5P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11CGKWA KINGBRIGHT-TC20-11CGKWA Datasheet
357Kb / 6P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11SRWA KINGBRIGHT-TC20-11SRWA Datasheet
146Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA20-11SRWA KINGBRIGHT-TA20-11SRWA Datasheet
148Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA20-11EWA KINGBRIGHT-TA20-11EWA Datasheet
150Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11SURKWA KINGBRIGHT-TC20-11SURKWA Datasheet
358Kb / 6P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA20-22EGWA KINGBRIGHT-TBA20-22EGWA Datasheet
172Kb / 5P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC20-12EGWA KINGBRIGHT-TBC20-12EGWA Datasheet
171Kb / 5P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC20-11GWA KINGBRIGHT-TC20-11GWA Datasheet
201Kb / 4P
   50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com