データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SA23-12SRWA データシート(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

部品番号 SA23-12SRWA
部品情報  56.9mm (2.3 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA23-12SRWA データシート(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  SA23-12SRWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA23-12SRWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA23-12SRWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA23-12SRWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAC2416
REV NO: V.8
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: S.J.LIU
ERP: 1301000248
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
SA23-12SRWA


同様の部品番号 - SA23-12SRWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SA23-12 ETC-SA23-12 Datasheet
769Kb / 6P
   57 MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLA
logo
Kingbright Corporation
SA23-12EWA KINGBRIGHT-SA23-12EWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
SA23-12EWA KINGBRIGHT-SA23-12EWA Datasheet
124Kb / 4P
   56.9mm (2.3 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA23-12GWA KINGBRIGHT-SA23-12GWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
SA23-12GWA KINGBRIGHT-SA23-12GWA Datasheet
235Kb / 5P
   56.9mm (2.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

同様の説明 - SA23-12SRWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
SA23-12EWA KINGBRIGHT-SA23-12EWA Datasheet
124Kb / 4P
   56.9mm (2.3 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
DUY57A SUNLED-DUY57A Datasheet
204Kb / 5P
   56.9mm (2.3) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DMR57A SUNLED-DMR57A Datasheet
207Kb / 5P
   56.9mm (2.3) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUG57A SUNLED-DUG57A Datasheet
198Kb / 5P
   56.9mm (2.3) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUR57C SUNLED-DUR57C Datasheet
207Kb / 5P
   56.9mm (2.3?? SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUG57C SUNLED-DUG57C Datasheet
198Kb / 5P
   56.9mm (2.3) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUR57A SUNLED-DUR57A Datasheet
207Kb / 5P
   56.9mm (2.3?? SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DMR57C SUNLED-DMR57C Datasheet
207Kb / 5P
   56.9mm (2.3) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
DUY57C SUNLED-DUY57C Datasheet
204Kb / 5P
   56.9mm (2.3) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
Kingbright Corporation
SC23-12SRWA KINGBRIGHT-SC23-12SRWA Datasheet
234Kb / 5P
   56.9mm (2.3INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com