データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA04-41YWA データシート(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

部品番号 CA04-41YWA
部品情報  10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

CA04-41YWA データシート(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  CA04-41YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation CA04-41YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation CA04-41YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation CA04-41YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAD1935
REV NO: V.5
DATE: AUG/01/2006
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP:1304000027
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
CA04-41YWA


同様の部品番号 - CA04-41YWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
CA04-41YWA KINGBRIGHT-CA04-41YWA Datasheet
164Kb / 5P
   10.16MM(0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results

同様の説明 - CA04-41YWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
CC04-41SRWA KINGBRIGHT-CC04-41SRWA_06 Datasheet
142Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC04-41EWA KINGBRIGHT-CC04-41EWA_06 Datasheet
128Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC04-41GWA KINGBRIGHT-CC04-41GWA Datasheet
130Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC04-41YWA KINGBRIGHT-CC04-41YWA Datasheet
130Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA04-41EWA KINGBRIGHT-CA04-41EWA_06 Datasheet
119Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA04-41SRWA KINGBRIGHT-CA04-41SRWA Datasheet
134Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC04-41SRWA KINGBRIGHT-CC04-41SRWA Datasheet
110Kb / 3P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA04-11SRWA KINGBRIGHT-SA04-11SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11SURKWA KINGBRIGHT-SC04-11SURKWA Datasheet
360Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC04-11SYKWA KINGBRIGHT-SC04-11SYKWA Datasheet
358Kb / 6P
   10.16mm (0.4INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com