データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZW50-10 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 BZW50-10
部品情報  TRANSILTM
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BZW50-10 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  BZW50-10_03 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BZW50-10_03 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BZW50-10_03 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BZW50-10_03 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BZW50-10_03 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BZW50-10,B/180,B
4/5
Fig. 6 : Transient thermal impedance junc-
tion-ambient versus pulse duration (For FR4 PC
Board with L lead = 10mm).
Fig. 5 : Peak forward voltage drop versus peak
forward current (typical values for unidirectional
types).
Fig. 4b : Capacitance versus reverse applied
voltage for bidirectional types (typical values).
Fig. 4a : Capacitance versus reverse applied
voltage for unidirectional types (typical values).
Note : Multiply by 2 for units with VBR > 220V.
Fig. 7 : Relative variation of leakage current
versus junction temperature.


同様の部品番号 - BZW50-10_03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BZW50-100 STMICROELECTRONICS-BZW50-100 Datasheet
78Kb / 5P
   TRANSILTM
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZW50-100 EIC-BZW50-100 Datasheet
47Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
STMicroelectronics
BZW50-100 STMICROELECTRONICS-BZW50-100 Datasheet
124Kb / 8P
   Transil, transient voltage surge suppressor (TVS)
BZW50-100 STMICROELECTRONICS-BZW50-100 Datasheet
124Kb / 8P
   Transil?? transient voltage surge suppressor (TVS)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZW50-100 SUNMATE-BZW50-100 Datasheet
128Kb / 3P
   5000 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
More results

同様の説明 - BZW50-10_03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SM15T STMICROELECTRONICS-SM15T Datasheet
125Kb / 9P
   TransilTM
SMAJ50A STMICROELECTRONICS-SMAJ50A Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
SM15T6V8A STMICROELECTRONICS-SM15T6V8A Datasheet
189Kb / 5P
   TRANSILTM
1N5908 STMICROELECTRONICS-1N5908 Datasheet
71Kb / 6P
   TRANSILTM
August 1999 Ed : 2A
SM6T STMICROELECTRONICS-SM6T Datasheet
156Kb / 9P
   TransilTM
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
78Kb / 5P
   TRANSILTM
SM6T6V8A STMICROELECTRONICS-SM6T6V8A Datasheet
186Kb / 5P
   TRANSILTM
SMAJ50A-TR STMICROELECTRONICS-SMAJ50A-TR Datasheet
90Kb / 5P
   TRANSILTM
SMBJ50A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ50A-TR Datasheet
82Kb / 6P
   TRANSILTM
SMBJ50A STMICROELECTRONICS-SMBJ50A Datasheet
158Kb / 6P
   TRANSILTM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com