データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN74AUC2G66DCUR データシート(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 SN74AUC2G66DCUR
部品情報  DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AUC2G66DCUR データシート(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
VCC
VO
GND
B or A
C
A or B
VCC
VC
CL
50 pF
50
VCC/2
VCC/2
Rin
600
RL
600
VCC
VO
GND
B or A
C
A or B
VCC
VC
VIL
RL
CL
50
0.1
µF
(OFF)
VCC/2
RL/CL: 600 Ω / 50 pF
RL/CL: 50 Ω / 5 pF
fin
RL
VCC/2
SN74AUC2G66
DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
SCES507A – NOVEMBER 2003 – REVISED JANUARY 2007
Figure 8. Crosstalk (Control Input – Switch Output)
Figure 9. Feedthrough, Switch Off
10
Submit Documentation Feedback


同様の部品番号 - SN74AUC2G66DCUR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74AUC2G66DCUR TI-SN74AUC2G66DCUR Datasheet
323Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
More results

同様の説明 - SN74AUC2G66DCUR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G66 TI-SN74LVC2G66_07 Datasheet
585Kb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
logo
Unisonic Technologies
U74LVC2G66 UTC-U74LVC2G66 Datasheet
247Kb / 10P
   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G66-Q1 TI1-SN74LVC2G66-Q1_14 Datasheet
868Kb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
SN74AUC2G66 TI-SN74AUC2G66 Datasheet
323Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
SN74LVC2G66 TI-SN74LVC2G66 Datasheet
433Kb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
SN74AUC2G66 TI-SN74AUC2G66_15 Datasheet
845Kb / 21P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
logo
Unisonic Technologies
U74LVC2G66 UTC-U74LVC2G66_15 Datasheet
297Kb / 10P
   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G66-Q1 TI-SN74LVC2G66-Q1_15 Datasheet
842Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
SN74LVC2G66-Q1 TI1-SN74LVC2G66-Q1 Datasheet
648Kb / 17P
[Old version datasheet]   DUAL BILATERAL ANALOG SWITCH
SN74LVC2G66 TI1-SN74LVC2G66_14 Datasheet
981Kb / 23P
[Old version datasheet]   SN74LVC2G66 Dual Bilateral Analog Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com