データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8177 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD8177
部品情報  500 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8177 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8177 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8177 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 40 page
background image
AD8177
Rev. 0 | Page 6 of 40
TIMING CHARACTERISTICS (PARALLEL MODE)
Table 7.
Limit
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Parallel Data Setup Time
t1
80
ns
WE Pulse Width
t2
110
ns
Parallel Hold Time
t3
150
ns
WE Pulse Separation
t4
90
ns
WE to UPDATE Delay
t5
10
ns
UPDATE Pulse Width
t6
90
ns
Propagation Delay, UPDATE to Switch On
80
ns
RST Time
140
200
ns
t2
t4
1
0
WE
1
0
t1
t3
1 = LATCHED
0 = TRANSPARENT
UPDATE
t6
D0 TO D4
A0 TO A2
t5
Figure 3. Timing Diagram, Parallel Mode
Table 8. Logic Levels, VDD = 3.3 V
VIH
VIL
VOH
VOL
IIH
IIL
IOH
IOL
SER/PAR, WE,
D0, D1, D2, D3,
D4, A0, A1, A2,
UPDATE
SER/PAR, WE,
D0, D1, D2, D3,
D4, A0, A1, A2,
UPDATE
SEROUT
SEROUT
SER/PAR, WE,
D0, D1, D2, D3,
D4, A0, A1, A2,
UPDATE
SER/PAR, WE,
D0, D1, D2, D3,
D4, A0, A1, A2,
UPDATE
SEROUT
SEROUT
2.0 V min
0.6 V max
Disabled
Disabled
20 μA max
−20 μA max
Disabled
Disabled
Table 9. H and V Logic Levels, VDD = 3.3 V
VOH
VOL
IOH
IOL
2.7 V min
0.5 V max
–3 mA max
3 mA max
Table 10. RST Logic Levels, VDD = 3.3 V
VIH
VIL
IIH
IIL
2.0 V min
0.6 V max
−60 μA max
−120 μA max
Table 11. CS Logic Levels, VDD = 3.3 V
VOH
VOL
IIH
IOL
2.0 V min
0.6 V max
100 μA max
40 μA max


同様の部品番号 - AD8177

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8177 AD-AD8177_15 Datasheet
851Kb / 40P
   Video Crosspoint Switch
REV. 0
More results

同様の説明 - AD8177

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8178 AD-AD8178 Datasheet
829Kb / 40P
   450 MHz, Triple 16 횞 5 Video Crosspoint Switch
REV. 0
AD8176 AD-AD8176 Datasheet
476Kb / 32P
   475 MHz, Triple 16 횞 9 Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
AD8106 AD-AD8106 Datasheet
571Kb / 28P
   260 MHz, 16 횞 5 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
AD8116JSTZ AD-AD8116JSTZ Datasheet
955Kb / 29P
   200 MHz, 16  16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. B
AD8112 AD-AD8112 Datasheet
527Kb / 28P
   Audio/Video, 60 MHz, 16 횞 8, Gain of 2 Crosspoint Switch
REV. 0
AD8116 AD-AD8116 Datasheet
287Kb / 26P
   200 MHz, 16 x 16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. A
ADV3202 AD-ADV3202 Datasheet
431Kb / 20P
   300 MHz, 32 횞 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
AD8117 AD-AD8117 Datasheet
469Kb / 32P
   Video Crosspoint Switch Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
AD8113JSTZ AD-AD8113JSTZ Datasheet
1Mb / 28P
   Audio/Video 60 MHz 16  16, G = 2 Crosspoint Switch
REV. A
ADN4604 AD-ADN4604 Datasheet
1Mb / 40P
   4.25 Gbps, 16 횞 16, Digital Crosspoint Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com