データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STGW35NC120HD データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 STGW35NC120HD
部品情報  35 A - 1200 V - very fast IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW35NC120HD データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STGW35NC120HD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGW35NC120HD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
STGW35NC120HD
Package mechanical data
11/13
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.90
5.16
0.193
0.203
D2.35
2.45
0.093
0.096
E
0.6
0.76
0.024
0.030
F
1.2
1.33
0.047
0.052
F1
3
0.118
F2
2
0.078
F3
1.9
2.13
0.075
0.084
F4
3.04
3.2
0.120
0.126
G
10.90
0.429
H
15.77
16.03
0.621
0.631
L
20.83
21.09
0.820
0.830
L1
3.93
4.45
0.155
0.175
L2
18.72
19.18
0.737
0.755
L3
20.04
20.31
0.789
0.800
L4
40.88
41.40
1.609
1.630
L5
6.04
6.30
0.238
0.248
M
2
3
0.078
0.118
V5°
V2
60°
60°
Diam
3.56
3.66
0.140
0.144
TO-247 MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - STGW35NC120HD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STGW35NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW35NC60WD Datasheet
554Kb / 14P
   40 A, 600 V ultra fast IGBT
November 2008 Rev 2
More results

同様の説明 - STGW35NC120HD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STGW33IH120D STMICROELECTRONICS-STGW33IH120D Datasheet
530Kb / 14P
   30 A - 1200 V - very fast IGBT
STGD3NC120H STMICROELECTRONICS-STGD3NC120H Datasheet
899Kb / 13P
   7 A, 1200 V very fast IGBT
June 2012
STGW38IH120D STMICROELECTRONICS-STGW38IH120D Datasheet
516Kb / 14P
   30 A - 1200 V - very fast IGBT
STGB3NC120HD STMICROELECTRONICS-STGB3NC120HD Datasheet
769Kb / 16P
   7 A, 1200 V very fast IGBT with ultrafast diode
January 2011 Rev 4
STGW35HF60WD STMICROELECTRONICS-STGW35HF60WD Datasheet
455Kb / 12P
   35 A, 600 V ultra fast IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_08 Datasheet
774Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
STGW38IH130D STMICROELECTRONICS-STGW38IH130D Datasheet
822Kb / 17P
   33 A - 1300 V - very fast IGBT
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V Datasheet
407Kb / 16P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGW45NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW45NC60VD Datasheet
370Kb / 15P
   45 A - 600 V - very fast IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com