データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M27C512-20B1F データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 M27C512-20B1F
部品情報  512 Kbit 64Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C512-20B1F データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M27C512-20B1F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M27C512-20B1F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
3/22
M27C512
PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 12.FDIP28W - 28 pin Ceramic Frit-seal DIP, with window, Package Outline. . . . . . . . . . . . 16
Table 13. FDIP28W - 28 pin Ceramic Frit-seal DIP, with window, Package Mechanical Data . . . . 16
Figure 13.PDIP28 - 28 pin Plastic DIP, 600 mils width, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 14. PDIP28 - 28 pin Plastic DIP, 600 mils width, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . . . 17
Figure 14.PLCC32 - 32 lead Plastic Leaded Chip Carrier, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 15. PLCC32 - 32 lead Plastic Leaded Chip Carrier, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . 18
Figure 15.TSOP28 - 28 lead Plastic Thin Small Outline, 8 x 13.4 mm, Package Outline . . . . . . . . 19
Table 16. TSOP28 - 28 lead Plastic Thin Small Outline, 8 x 13.4 mm, Package Mechanical Data 19
PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 17. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 18. Revision History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


同様の部品番号 - M27C512-20B1F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M27C512-20B1 STMICROELECTRONICS-M27C512-20B1 Datasheet
403Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
More results

同様の説明 - M27C512-20B1F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M27V512 STMICROELECTRONICS-M27V512 Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit (64Kb x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
May 1998
M27W512 STMICROELECTRONICS-M27W512 Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit 64Kb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C512 STMICROELECTRONICS-M27C512_07 Datasheet
278Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C512-12C1 STMICROELECTRONICS-M27C512-12C1 Datasheet
403Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27W512-100K6 STMICROELECTRONICS-M27W512-100K6 Datasheet
369Kb / 21P
   512 Kbit (64K x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C64A STMICROELECTRONICS-M27C64A_06 Datasheet
181Kb / 22P
   64 Kbit (8Kb x8) UV EPROM and OTP EPROM
M87C257 STMICROELECTRONICS-M87C257_06 Datasheet
164Kb / 22P
   Address Latched 256 Kbit (32Kb x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27W512 STMICROELECTRONICS-M27W512_08 Datasheet
187Kb / 22P
   512 Kbit (64 Kbit x8) low-voltage OTP EPROM
June 2008 Rev 4
M27C1024 STMICROELECTRONICS-M27C1024 Datasheet
106Kb / 15P
   1 Mbit (64Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
159Kb / 17P
   1 Mbit 128Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com