データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD3NB30 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STD3NB30
部品情報  N - CHANNEL 300V - 1.8ohm - 3.2A - DPAK PowerMESH MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD3NB30 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STD3NB30 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD3NB30 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L2
0.8
0.031
L4
0.6
1
0.023
0.039
D
L2
L4
H
DETAIL ”A”
DETAIL ”A”
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA
0068772-B
STD3NB30
7/8


同様の部品番号 - STD3NB30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD3NB50 STMICROELECTRONICS-STD3NB50 Datasheet
75Kb / 6P
   N - CHANNEL 500V - 2.5ohm - 3A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD3NB50T4 VBSEMI-STD3NB50T4 Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

同様の説明 - STD3NB30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD3NC60 STMICROELECTRONICS-STD3NC60 Datasheet
460Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 3.2A DPAK / IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD5NB30 STMICROELECTRONICS-STD5NB30 Datasheet
92Kb / 9P
   N - CHANNEL 300V - 0.75 ohm - 5A - DPAK PowerMESH MOSFET
STP4NB30FP STMICROELECTRONICS-STP4NB30FP Datasheet
331Kb / 9P
   N-CHANNEL 300V - 1.8ohm - 4A - TO-220/TO-220FP PowerMesh??MOSFET
STB5NB80 STMICROELECTRONICS-STB5NB80 Datasheet
87Kb / 8P
   N - CHANNEL 800V - 1.8ohm - 5A -D2PAK PowerMESH] MOSFET
STB5NB60 STMICROELECTRONICS-STB5NB60 Datasheet
93Kb / 9P
   N - CHANNEL 600V - 1.8ohm - 5A - I2PAK/D2PAK PowerMESH MOSFET
STB4NC60 STMICROELECTRONICS-STB4NC60 Datasheet
429Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STP5NB80 STMICROELECTRONICS-STP5NB80 Datasheet
107Kb / 9P
   N - CHANNEL 800V - 1.8ohm - 5A - TO-220/TO-220FP PowerMESH MOSFET
STP5NB60 STMICROELECTRONICS-STP5NB60 Datasheet
108Kb / 9P
   N - CHANNEL 600V - 1.8ohm - 5A - TO-220/TO-220FP PowerMESH MOSFET
STD2NB50 STMICROELECTRONICS-STD2NB50 Datasheet
451Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 5ohm - 1A DPAK / IPAK PowerMesh??MOSFET
STD2NB40 STMICROELECTRONICS-STD2NB40 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 400V - 3.5ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com