データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WX948C データシート(PDF) 1 Page - NIHON DEMPA KOGYO

部品番号 WX948C
部品情報  SAW Device For cdma2000 2 GHz
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NDK [NIHON DEMPA KOGYO]
ホームページ  http://www.ndk.com/en
Logo NDK - NIHON DEMPA KOGYO

WX948C データシート(HTML) 1 Page - NIHON DEMPA KOGYO

  WX948C Datasheet HTML 1Page - NIHON DEMPA KOGYO  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Pb
Free
SAW Device
Duplexer WX948C
sa06_071102_WX948C_e1
l This duplexer is electric power-resistant.
l Compact and light.
l Low loss and high attenuation.
l Surface-mount type.
l Lead-free.
PAD NO.
CONNECTION
Others
GND
6
ANT Port
3
RX Port
1
TX Port
mm
Model
WX948C
Item
Rx-band
Tx-band
Nominal frequency : f0 (MHz)
2120
1930
Passband width (MHz)
f0±10
f0±10
Operating temperature range (°C)
–25 to 85
Terminating impedance (Ω)
ANT Port 50//2.7nH
TX,RX Port 50
Reference land pattern
0.763
0.763
0.525
0.525
0.525
1
62
8
7
3
4
5
2.0±0.1
1.8
0.7
0.7
0.4
0.4
0.4
For cdma2000 2 GHz
n Features
n Specifications
n Dimensions


同様の部品番号 - WX948C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
WX9100 AMD-WX9100 Datasheet
506Kb / 1P
   Power to the Innovators
logo
NIHON DEMPA KOGYO
WX977A NDK-WX977A Datasheet
74Kb / 1P
   SAW Device For UMTS BAND V
More results

同様の説明 - WX948C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EPCOS
B5071 EPCOS-B5071 Datasheet
64Kb / 7P
   SAW IF filter WCDMA and CDMA2000
B5050 EPCOS-B5050 Datasheet
54Kb / 7P
   cdma2000
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77192-14 SKYWORKS-SKY77192-14 Datasheet
82Kb / 2P
   Power Amplifier Module for CDMA2000
logo
NIHON DEMPA KOGYO
WFC68D0315CH NDK-WFC68D0315CH Datasheet
942Kb / 2P
   SAW Device
WFD79C0925FG NDK-WFD79C0925FG Datasheet
463Kb / 1P
   SAW Device
WXC44Z1503FF NDK-WXC44Z1503FF Datasheet
264Kb / 1P
   SAW Device
WFC30B0924FF NDK-WFC30B0924FF Datasheet
419Kb / 1P
   SAW Device
WFC75A1472CE NDK-WFC75A1472CE Datasheet
431Kb / 1P
   SAW Device
WXC90Z2132FE NDK-WXC90Z2132FE Datasheet
264Kb / 1P
   SAW Device
WX977A NDK-WX977A Datasheet
74Kb / 1P
   SAW Device For UMTS BAND V
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com