データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STE38NB50 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 STE38NB50
部品情報  N - CHANNEL 500V - 0.11 ohm - 38A - ISOTOP PowerMESH MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STE38NB50 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STE38NB50 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STE38NB50 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Output Characteristics
Transconductance
Gate Charge vs Gate-source Voltage
Transfer Characteristics
Static Drain-source On Resistance
Capacitance Variations
STE38NB50
4/8


同様の部品番号 - STE38NB50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
STE38NB50 NJSEMI-STE38NB50 Datasheet
382Kb / 4P
   N - CHANNEL 500V - 0.11 Q - 38A - ISOTOP
logo
STMicroelectronics
STE38NB50F STMICROELECTRONICS-STE38NB50F Datasheet
89Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.11 ohm - 38A - ISOTOP PowerMESH MOSFET
More results

同様の説明 - STE38NB50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STE38NB50F STMICROELECTRONICS-STE38NB50F Datasheet
89Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.11 ohm - 38A - ISOTOP PowerMESH MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
STE38NB50 NJSEMI-STE38NB50 Datasheet
382Kb / 4P
   N - CHANNEL 500V - 0.11 Q - 38A - ISOTOP
logo
STMicroelectronics
STE53NC50 STMICROELECTRONICS-STE53NC50 Datasheet
275Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.070ohm - 53A ISOTOP PowerMesh?줚I MOSFET
STW14NB50 STMICROELECTRONICS-STW14NB50 Datasheet
50Kb / 5P
   N-CHANNEL 500V - 0.40 ohm - 14A - TO-247 PowerMESH MOSFET
STE45NK80ZD STMICROELECTRONICS-STE45NK80ZD_06 Datasheet
301Kb / 13P
   N-channel 800V - 0.11廓 - 45A ISOTOP SuperFREDmesTM MOSFET
STD4NC50 STMICROELECTRONICS-STD4NC50 Datasheet
85Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 1.3 ohm - 3.7 A TO-251 PowerMESH MOSFET
IRFP460 STMICROELECTRONICS-IRFP460 Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.22 ohm - 20 A - TO-247 PowerMESH] MOSFET
STE40NC60 STMICROELECTRONICS-STE40NC60 Datasheet
270Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.098ohm - 40A ISOTOP PowerMesh?줚I MOSFET
STGE200NB60S STMICROELECTRONICS-STGE200NB60S Datasheet
274Kb / 13P
   N-CHANNEL 150A - 600V - ISOTOP PowerMESH??IGBT
STGE50NB60HD STMICROELECTRONICS-STGE50NB60HD Datasheet
47Kb / 6P
   N-CHANNEL 50A - 600V ISOTOP PowerMESH IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com