データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STDVE003A データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 STDVE003A
部品情報  Adaptive 3.4 Gbps 3:1 TMDS/HDMI signal equalizer
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STDVE003A データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STDVE003A_08 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STDVE003A_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 41 page
background image
List of figures
STDVE003A
4/41
List of figures
Figure 1.
STDVE003A block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 2.
Equalizer functional diagram (one signal pair) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 3.
DDC I2C bus repeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 4.
STDVE003A in a digital TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 5.
Pin configuration (TQFP80 package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 6.
STDVE003A gain vs. frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 7.
Test circuit for electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 8.
TMDS output driver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 9.
Test circuit for HDMI receiver and driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 10.
Test circuit for turn off and turn off times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 11.
Test circuit for short circuit output current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 12.
Propagation delays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 13.
Turn-on and turn-off times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 14.
TSK(O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 15.
TSK(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 16.
TSK(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 17.
AC waveform 1 (I2C lines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 18.
Test circuit for AC measurements (I2C lines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 19.
I2C bus timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 20.
Typical application of I2C bus system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 21.
TQFP80 package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 22.
TQFP80 tape and reel information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


同様の部品番号 - STDVE003A_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STDVE003A STMICROELECTRONICS-STDVE003A Datasheet
91Kb / 3P
   3:1 TMDS / HDMI signal equalizer
More results

同様の説明 - STDVE003A_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STDVE103A STMICROELECTRONICS-STDVE103A Datasheet
685Kb / 43P
   Adaptive 3.4 Gbps 3:1 TMDS/HDMI signal equalizer
STDVE001A STMICROELECTRONICS-STDVE001A Datasheet
789Kb / 49P
   Adaptive single 3.4 Gbps TMDS/HDMI signal equalizer
STDVE003A STMICROELECTRONICS-STDVE003A Datasheet
91Kb / 3P
   3:1 TMDS / HDMI signal equalizer
logo
Texas Instruments
TMDS171 TI1-TMDS171 Datasheet
2Mb / 62P
[Old version datasheet]   3.4 Gbps TMDS RETIMER
logo
Analog Devices
ADV3003 AD-ADV3003 Datasheet
771Kb / 16P
   HDMI/DVI TMDS Equalizer
REV. 0
ADV3003 AD-ADV3003_17 Datasheet
766Kb / 16P
   HDMI/DVI TMDS Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0344 TI1-LMH0344_17 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   3-Gbps HD - SD SDI Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0344_0808 NSC-LMH0344_0808 Datasheet
387Kb / 8P
   3 Gbps HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer
LMH0344 NSC-LMH0344_08 Datasheet
384Kb / 8P
   3 Gbps HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0314 TI1-LMH0314 Datasheet
141Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com