データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74VHCT257ATTR データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 74VHCT257ATTR
部品情報  QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE)
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74VHCT257ATTR データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74VHCT257ATTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
74VHCT257A
8/13
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.25
0.004
0.010
a2
1.64
0.063
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
9.8
10
0.385
0.393
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.62
0.024
S8° (max.)
SO-16 MECHANICAL DATA
0016020D


同様の部品番号 - 74VHCT257ATTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
74VHCT257ATTR STMICROELECTRONICS-74VHCT257ATTR Datasheet
70Kb / 10P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE
More results

同様の説明 - 74VHCT257ATTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC257F TOSHIBA-TC74VHC257F Datasheet
235Kb / 7P
   QUAD 2-CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE)
logo
STMicroelectronics
74AC257 STMICROELECTRONICS-74AC257 Datasheet
287Kb / 11P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC257F TOSHIBA-TC74VHC257F_12 Datasheet
224Kb / 9P
   Quad 2-Channel Multiplexer (3-state)
logo
STMicroelectronics
74VHCT257A STMICROELECTRONICS-74VHCT257A Datasheet
70Kb / 10P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH257FK TOSHIBA-TC7MH257FK Datasheet
189Kb / 7P
   Quad 2-Channel Multiplexer (3-State)
TC74HC257AP TOSHIBA-TC74HC257AP_07 Datasheet
264Kb / 8P
   Quad 2-Channel Multiplexer (3-state)
logo
STMicroelectronics
74ACT257 STMICROELECTRONICS-74ACT257_01 Datasheet
286Kb / 11P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE)
M54HCT257 STMICROELECTRONICS-M54HCT257 Datasheet
255Kb / 12P
   HCT257 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE HCT258 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE, INVERTING
74VHC257 STMICROELECTRONICS-74VHC257 Datasheet
315Kb / 14P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE
M74HC257 STMICROELECTRONICS-M74HC257 Datasheet
190Kb / 11P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (3-STATE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com