データシートサーチシステム |
|
BTB12800CRG データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
BTB12800CRG データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 12 page Packaging information BTA12, BTB12, T12xx 10/12 Table 10. TO-220AB dimensions (insulated and non-insulated) Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 15.20 15.90 0.598 0.625 a1 3.75 0.147 a2 13.00 14.00 0.511 0.551 B 10.00 10.40 0.393 0.409 b1 0.61 0.88 0.024 0.034 b2 1.23 1.32 0.048 0.051 C 4.40 4.60 0.173 0.181 c1 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 2.40 2.72 0.094 0.107 e 2.40 2.70 0.094 0.106 F 6.20 6.60 0.244 0.259 ØI 3.75 3.85 0.147 0.151 I4 15.80 16.40 16.80 0.622 0.646 0.661 L 2.65 2.95 0.104 0.116 l2 1.14 1.70 0.044 0.066 l3 1.14 1.70 0.044 0.066 M2.60 0.102 C b2 c2 F Ø I L A a1 a2 B e b1 I4 l3 l2 c1 M |
同様の部品番号 - BTB12800CRG |
|
同様の説明 - BTB12800CRG |