データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDS8878 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDS8878
部品情報  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS8878 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDS8878_07 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDS8878_07 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Test Circuits and Waveforms
Figure 15.
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
Unclamped Energy Test Circuit
Figure 16.
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
Unclamped Energy Waveforms
Figure 17.
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
Ig(REF)
L
Gate Charge Test Circuit
Figure 18.
VDD
Qg(TH)
VGS = 1V
Qgs2
Qg(TOT)
VGS = 10V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
Qg(5)
VGS = 5V
Gate Charge Waveforms
Figure 19.
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
Switching Time Test Circuit
Figure 20.
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0
Switching Time Waveforms
©2007 Fairchild Semiconductor Corporation
FDS8878 Rev. B
www.fairchildsemi.com
7


同様の部品番号 - FDS8878_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8878_NL FAIRCHILD-FDS8878_NL Datasheet
634Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results

同様の説明 - FDS8878_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com