データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDZ391P データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDZ391P
部品情報  P-Channel 1.5 V PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ391P データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ391P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ391P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ391P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ391P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ391P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ391P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDZ391P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
FDZ391P Rev.B
www.fairchildsemi.com
5
Figure 12. Transient Thermal Response Curve
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.01
0.1
1
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
SINGLE PULSE
RθJA = 133
o
C/W
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
Typical Characteristics T
J = 25 °C unless otherwise noted


同様の部品番号 - FDZ391P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Silicon Co., Ltd
FDZ39 FS-FDZ39 Datasheet
259Kb / 3P
   Zener Diode
FDZ39E FS-FDZ39E Datasheet
405Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators
FDZ39SOD723 FS-FDZ39SOD723 Datasheet
603Kb / 5P
   ZENER DIODE
More results

同様の説明 - FDZ391P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ372NZ FAIRCHILD-FDZ372NZ Datasheet
297Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P_10 Datasheet
297Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
FDZ371PZ FAIRCHILD-FDZ371PZ Datasheet
274Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 75 m廓
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P Datasheet
297Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
FDZ197PZ FAIRCHILD-FDZ197PZ Datasheet
294Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.8 A, 64 m廓
FDZ191P_0612 FAIRCHILD-FDZ191P_0612 Datasheet
304Kb / 7P
   P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET
FDZ192NZ FAIRCHILD-FDZ192NZ Datasheet
309Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET 20 V, 5.3 A, 39 m廓
FDZ191P FAIRCHILD-FDZ191P Datasheet
352Kb / 7P
   P-Channel 1.5V PowerTrenchTM WL-CSP MOSFET
FDZ1905PZ FAIRCHILD-FDZ1905PZ Datasheet
297Kb / 6P
   Common Drain P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET -20V -3A, 123m廓
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P_06 Datasheet
247Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com