データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FOD050LSD データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FOD050LSD
部品情報  LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FOD050LSD データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FOD050LSD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FOD050LSD Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FOD050L, FOD250L, FOD053L Rev. 1.0.2
9
Package Dimensions (Continued) (8-Pin SOIC)
Surface Mount
8-Pin Small Outline
0.024 (0.61)
0.050 (1.27)
0.155 (3.94)
0.275 (6.99)
0.060 (1.52)
Lead Coplanarity : 0.004 (0.10) MAX
PIN 1
ID.
0.202 (5.13)
0.182 (4.63)
0.021 (0.53)
0.011 (0.28)
0.050 (1.27)
TYP
0.164 (4.16)
0.144 (3.66)
0.244 (6.19)
0.224 (5.69)
0.143 (3.63)
0.123 (3.13)
0.008 (0.20)
0.003 (0.08)
0.010 (0.25)
0.006 (0.16)


同様の部品番号 - FOD050LSD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L Datasheet
689Kb / 13P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
FOD050LR1 FAIRCHILD-FOD050LR1 Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
FOD050LR2 FAIRCHILD-FOD050LR2 Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L_06 Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
More results

同様の説明 - FOD050LSD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L_06 Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
FOD260L FAIRCHILD-FOD260L Datasheet
639Kb / 14P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L_09 Datasheet
377Kb / 13P
   FOD050L, FOD250L: Single Channel FOD053L: Dual Channel LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
ACPL-W60L BOARDCOM-ACPL-W60L Datasheet
646Kb / 16P
   High-Speed LVTTL Compatible 3.3V/5V Optocouplers
ACPL-W63L BOARDCOM-ACPL-W63L Datasheet
646Kb / 16P
   High-Speed LVTTL Compatible 3.3V/5V Optocouplers
May 11, 2017
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-270L AVAGO-HCPL-270L Datasheet
250Kb / 12P
   Low Input Current, High Gain, LVTTL/LVCMOS Compatbie Optocouplers
HCPL-070L-500E AVAGO-HCPL-070L-500E Datasheet
250Kb / 12P
   Low Input Current, High Gain, LVTTL/LVCMOS Compatible Optocouplers
HCPL-060L-000E AVAGO-HCPL-060L-000E Datasheet
333Kb / 19P
   High Speed LVTTL Compatible 3.3 Volt Optocouplers
HCPL-060L-500E AVAGO-HCPL-060L-500E Datasheet
333Kb / 19P
   High Speed LVTTL Compatible 3.3 Volt Optocouplers
logo
ON Semiconductor
MC100EPT622 ONSEMI-MC100EPT622_11 Datasheet
137Kb / 8P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to LVPECL Translator
May, 2011 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com