データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FOD053LSV データシート(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FOD053LSV
部品情報  LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FOD053LSV データシート(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FOD053LSV Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FOD053LSV Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FOD050L, FOD250L, FOD053L Rev. 1.0.2
11
Carrier Tape Specification
8-Pin DIP (FOD250L)
8-Pin SOIC (FOD050L, FOD053L)
0.30
±0.05
4.0
±0.1
4.0
±0.1
Ø1.55
±0.05
Ø1.6
±0.1
1.75
±0.10
12.0
±0.1
10.30
±0.20
13.2
±0.2
0.1 MAX
User Direction of Feed
4.90
±0.20
16.0
±0.3
7.5
±0.1
10.30
±0.20
4.0
± 0.10
Ø1.5 MIN
User Direction of Feed
2.0
± 0.05
1.75
± 0.10
5.5
± 0.05
12.0
± 0.3
8.0
± 0.10
0.30 MAX
8.3
± 0.10
3.50
± 0.20
0.1 MAX
6.40
± 0.20
5.20
± 0.20
Ø1.5
± 0.1/-0


同様の部品番号 - FOD053LSV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FOD053L FAIRCHILD-FOD053L Datasheet
689Kb / 13P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
FOD053L FAIRCHILD-FOD053L Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
More results

同様の説明 - FOD053LSV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L_06 Datasheet
654Kb / 13P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
FOD260L FAIRCHILD-FOD260L Datasheet
639Kb / 14P
   LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L_09 Datasheet
377Kb / 13P
   FOD050L, FOD250L: Single Channel FOD053L: Dual Channel LVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed Transistor Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
ACPL-W60L BOARDCOM-ACPL-W60L Datasheet
646Kb / 16P
   High-Speed LVTTL Compatible 3.3V/5V Optocouplers
ACPL-W63L BOARDCOM-ACPL-W63L Datasheet
646Kb / 16P
   High-Speed LVTTL Compatible 3.3V/5V Optocouplers
May 11, 2017
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-270L AVAGO-HCPL-270L Datasheet
250Kb / 12P
   Low Input Current, High Gain, LVTTL/LVCMOS Compatbie Optocouplers
HCPL-070L-500E AVAGO-HCPL-070L-500E Datasheet
250Kb / 12P
   Low Input Current, High Gain, LVTTL/LVCMOS Compatible Optocouplers
HCPL-060L-000E AVAGO-HCPL-060L-000E Datasheet
333Kb / 19P
   High Speed LVTTL Compatible 3.3 Volt Optocouplers
HCPL-060L-500E AVAGO-HCPL-060L-500E Datasheet
333Kb / 19P
   High Speed LVTTL Compatible 3.3 Volt Optocouplers
logo
ON Semiconductor
MC100EPT622 ONSEMI-MC100EPT622_11 Datasheet
137Kb / 8P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to LVPECL Translator
May, 2011 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com