データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FOD2743A データシート(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FOD2743A
部品情報  Optically Isolated Error Amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FOD2743A データシート(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FOD2743A_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FOD2743A_08 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FOD2743A, FOD2743B, FOD2743C Rev. 1.0.1
10
Typical Performance Curves (Continued)
110
100
1000
Fig. 20 – Voltage Gain vs. Frequency
FREQUENCY (kHz)
-15
-10
-5
5
0
IF = 10mA
RL = 500 Ω
IF = 10mA
RL = 100Ω
IF = 10mA
RL = 1kΩ
VCC = 10V
IF = 1mA
RL = 2.4kΩ
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Ta – AMBIENT TEMPERATURE (
°C)
0
50
100
150
200
Fig. 21 – Package Power Dissipation
vs Ambient Temperature


同様の部品番号 - FOD2743A_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FOD2743A FAIRCHILD-FOD2743A Datasheet
619Kb / 15P
   OPTICALLY ISOLATED ERROR AMPLIFIER
More results

同様の説明 - FOD2743A_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FOD2711 FAIRCHILD-FOD2711 Datasheet
594Kb / 15P
   optically isolated error amplifier
FOD2741A FAIRCHILD-FOD2741A Datasheet
189Kb / 15P
   OPTICALLY ISOLATED ERROR AMPLIFIER
FOD2742BR2 FAIRCHILD-FOD2742BR2 Datasheet
296Kb / 16P
   Optically Isolated Error Amplifier
FOD2742A FAIRCHILD-FOD2742A Datasheet
567Kb / 13P
   OPTICALLY ISOLATED ERROR AMPLIFIER
FOD2742A FAIRCHILD-FOD2742A_04 Datasheet
165Kb / 13P
   OPTICALLY ISOLATED ERROR AMPLIFIER
FOD2712R2 FAIRCHILD-FOD2712R2 Datasheet
331Kb / 15P
   Optically Isolated Error Amplifier
FOD2712R1 FAIRCHILD-FOD2712R1 Datasheet
338Kb / 16P
   Optically Isolated Error Amplifier
logo
IXYS Corporation
LIA130 IXYS-LIA130 Datasheet
175Kb / 11P
   Optically Isolated Error Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
FOD2741A FAIRCHILD-FOD2741A_08 Datasheet
304Kb / 15P
   Optically Isolated Error Amplifier
logo
Clare, Inc.
LIA130 CLARE-LIA130 Datasheet
172Kb / 10P
   Optically Isolated Error Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com