データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS10L60 データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPS10L60
部品情報  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS10L60 データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STPS10L60 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS10L60 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS10L60 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS10L60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS10L60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
STPS10L60D/FP
3/5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
1E+2
5E+2
IR(mA)
VR(V)
Tc=25°C
Tc=75°C
Tc=100°C
Tc=125°C
Tc=150°C
Tc=50°C
Fig. 7: Reverse leakage current versus reverse
voltage applied (typical values).
1
10
100
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
C(nF)
VR(V)
F=1MHz
Tj=25°C
Fig. 8: Junction capacitance versus reverse
voltage applied (typical values).
1E-4
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Zth(j-c)/Rth(j-c)
tp(s)
T
δ=tp/T
tp
δ = 0.5
δ = 0.2
δ = 0.1
Single pulse
Fig. 6-1: Relative variation of thermal impedance
junction
to
lead
versus
pulse
duration
(TO-220AC).
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
tp(s)
Zth(j-c)/Rth(j-c)
T
δ=tp/T
tp
δ = 0.5
δ = 0.2
δ = 0.1
Single pulse
Fig. 6-2: Relative variation of thermal impedance
junction
to
lead
versus
pulse
duration
(TO-220FPAC).
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
IM(A)
t(s)
Tc=25°C
Tc=125°C
Tc=75°C
IM
t
δ=0.5
Fig. 5-1: Non repetitive surge peak forward
current versus overload duration (maximum
values) (TO-220AC).
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0
20
40
60
80
100
120
t(s)
IM(A)
Tc=25°C
Tc=100°C
Tc=75°C
IM
t
δ=0.5
Fig. 5-2: Non repetitive surge peak forward
current versus overload duration (maximum
values) (TO-220FPAC).


同様の部品番号 - STPS10L60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STPS10L60 STMICROELECTRONICS-STPS10L60 Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS10L60CF STMICROELECTRONICS-STPS10L60CF Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L60CFP STMICROELECTRONICS-STPS10L60CFP Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L60CFP STMICROELECTRONICS-STPS10L60CFP Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
More results

同様の説明 - STPS10L60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com